Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

DW01AC Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

No. de pieza DW01AC
Descripción Electrónicos  Lithium battery protection IC
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

DW01AC Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  DW01AC Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
DW01AC(文件编号:S&CIC1638)
锂电池保护
IC
www.superchip.cn
3 页 共 10 页
Version 1.1
极限参数
供电电源
VDD ............................................................................................................................................. -0.3V~+10V
VM、COUT 端允许输入电压 ......................................................................................................VDD-25V~VDD+0.3V
DOUT 端允许输入电压 ......................................................................................................................-0.3V~VDD+0.3V
工作温度
TA ..................................................................................................................................................-40℃~+85℃
结温
...........................................................................................................................................................................150℃
贮存温度
.......................................................................................................................................................-65℃~150℃
功耗
PD(TA=25℃)SOT23-6 封装(热阻 θJA=200℃/W ) ....................................................................625mW
焊接温度(锡焊,
10秒) ..................................................................................................................................... 260℃
电气参数
电压检测阈值及延迟时间
参数名称
DW01AC
精度范围
过电压充电保护阈值
VOCTYP
4.300V
±
50mV
过电压充电保护阈值
VOCRTYP
4.100V
±
50mV
过电压放电保护阈值
VODTYP
2.500V
±
75mV
过电压放电保护阈值
VODRTYP
2.900V
±
75mV
过电流放电保护阈值
VEDITYP
0.150V
±
20mV
过电压充电保护延迟时间
tOCTYP
110ms
±
30%
过电压放电保护延迟时间
tODTYP
55ms
±
30%
过电流放电保护延迟时间
tEDITYP
7.0ms
±
30%
OV 充电功能
允许
低功耗模式
允许


Número de pieza similar - DW01AC

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
DW01A HMSEMI-DW01A Datasheet
1Mb / 7P
   Protection IC for One-Cell Lithium-Ion / Lithium-Polymer Battery Pack
logo
Fortune Semiconductor C...
DW01A-G FORTUNE-DW01A-G Datasheet
876Kb / 19P
   One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC
More results

Descripción similar - DW01AC

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
DW01F FUMAN-DW01F Datasheet
509Kb / 9P
   Lithium battery protection IC
DW01V FUMAN-DW01V Datasheet
511Kb / 10P
   Lithium battery protection IC
2117 FUMAN-2117 Datasheet
352Kb / 10P
   Lithium battery protection IC
DW01FA FUMAN-DW01FA Datasheet
512Kb / 10P
   Lithium battery protection IC
FM2115 FUMAN-FM2115 Datasheet
225Kb / 7P
   Single lithium battery protection IC
FM2118 FUMAN-FM2118 Datasheet
179Kb / 7P
   Single lithium battery protection IC
FM2113 FUMAN-FM2113 Datasheet
211Kb / 7P
   Single lithium battery protection IC
FM2116 FUMAN-FM2116 Datasheet
211Kb / 7P
   Single lithium battery protection IC
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM8261 HMSEMI-HM8261 Datasheet
601Kb / 12P
   Single lithium battery protection IC
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC112 FUMAN-TC112 Datasheet
941Kb / 12P
   Single lithium battery protection IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com