Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

DW01AC Datasheet(PDF) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

No. de pieza DW01AC
Descripción Electrónicos  Lithium battery protection IC
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

DW01AC Datasheet(HTML) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  DW01AC Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
DW01AC(文件编号:S&CIC1638)
锂电池保护
IC
www.superchip.cn
1 页 共 10 页
Version 1.1
概述
DW01AC系列电路是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电压充电保
护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。正常状态下,
DW01AC的VDD端电压在过电压充电保护
阈值(
VOC)和过电压放电保护阈值(VOD)之间,且其VM检测端电压在充电器检测电压(VCHG)与过电流
放电保护阈值(
VEDI)之间,此时 DW01AC的COUT端和DOUT端都输出高电平,分别使外接充电控制N-MOS
Q1 和放电控制 N-MOS 管 Q2 导通。这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。
DW01AC通过检测VDD或VM端电压(相对于VSS端)来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时,
COUT/DOUT由高电平变为低电平,使Q1/Q2由导通变为截止,从而充/放电过程停止。DW01AC对每种保护状态
都有相应的恢复条件,当恢复条件满足以后,
COUT/DOUT由低电平变为高电平,使Q1/Q2由截止变为导通,从
而进入正常状态。
DW01AC对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的
时间以后,才进行相应的保护
/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。
特点
单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
高精度的保护电压(过充
/过放)检测
在过放电情况下,可选择允许低功耗模式或禁止低功耗模式
高精度过电流放电保护检测
电池短路保护
可选择多种型号的检测电压和延迟时间
可选择不同型号
0V-电池充电允许/禁止
极少的外围元器件
超小型化的
SOT23-6 封装
应用
锂电池的充电、放电保护电路
电话机电池或其它锂电池高精度保护器


Número de pieza similar - DW01AC

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
DW01A HMSEMI-DW01A Datasheet
1Mb / 7P
   Protection IC for One-Cell Lithium-Ion / Lithium-Polymer Battery Pack
logo
Fortune Semiconductor C...
DW01A-G FORTUNE-DW01A-G Datasheet
876Kb / 19P
   One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC
More results

Descripción similar - DW01AC

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
DW01F FUMAN-DW01F Datasheet
509Kb / 9P
   Lithium battery protection IC
DW01V FUMAN-DW01V Datasheet
511Kb / 10P
   Lithium battery protection IC
2117 FUMAN-2117 Datasheet
352Kb / 10P
   Lithium battery protection IC
DW01FA FUMAN-DW01FA Datasheet
512Kb / 10P
   Lithium battery protection IC
FM2115 FUMAN-FM2115 Datasheet
225Kb / 7P
   Single lithium battery protection IC
FM2118 FUMAN-FM2118 Datasheet
179Kb / 7P
   Single lithium battery protection IC
FM2113 FUMAN-FM2113 Datasheet
211Kb / 7P
   Single lithium battery protection IC
FM2116 FUMAN-FM2116 Datasheet
211Kb / 7P
   Single lithium battery protection IC
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM8261 HMSEMI-HM8261 Datasheet
601Kb / 12P
   Single lithium battery protection IC
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC112 FUMAN-TC112 Datasheet
941Kb / 12P
   Single lithium battery protection IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com