Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HL-C105B Datasheet(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No. de pieza HL-C105B
Descripción Electrónicos  Tempo di scansione di soli 100us,il pi veloce in campo industriale
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Página de inicio  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

HL-C105B Datasheet(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button HL-C105B Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C105B Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C105B Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C105B Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C105B Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C105B Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C105B Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C105B Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C105B Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
HL-C1
425
CARATTERISTICHE TECNICHE
Controllore
Codice
HL-C1C-M
Max. 2 teste del sensore
24VDC ±10% con ripple 0.5V (P-P)
Quando un sensore è collegato: ca. 430mA. Quando due sensori sono collegati: ca. 550mA
Selezionabile da 100µs / 144µs / 200µs / 255µs / 332µs / 498µs / 1000µs
± 0.01% F.S/°C
Tensione in uscita: ±5V/F.S. [impostazione di default quando è stato selezionato il modo a tasteggio diretto (*2)].
Campo: da -10.9 a + 10.9V.
Corrente in uscita: max. 2mA.
Impedenza in uscita: 50
Corrente in uscita: da 4 a 20mA/F.S. [impostazione di default quando è stato selezionato il modo a tasteggio diretto (*4)]
Campo: da 0 a 29.5mA (max. 25mA con impedenza di carico massima)
Impedenza di carico: max. 250
• Corrente max. di carico: 50mA
• Tensione applicata: max. 30VDC (tra uscita comparativa e 0V)
• Impedenza ON: max. 35
• Tempo operativo: max. 2ms
• Corrente max. di carico: 50mA
• Tensione applicata: max. 30VDC (tra uscita comparativa e 0V)
• Impedenza ON: max. 35
• Tempo operativo: max. 2ms
ON quando la quantità di luce ricevuta è eccessiva o insufficiente
Aperto o chiuso quando si è raggiunto il valore di soglia. Determinato in base alla selezione del
modo di uscita comparativa (il valore di soglia varia con l’impostazione dell’isteresi).
Presente
RS-232C
L’emissione laser si ferma o continua quando la tensione (tensione operativa in ingresso:
da 12 a 24VDC, tensione massima in ingresso: 30VDC)
è in ingresso oppure c’è un circuito aperto: determinato in base alla selezione del modo di ingresso.
Impostazione zero: ON quando la tensione è in ingresso
(tensione operativa in ingresso: da 12 a 24VDC, tensione max. in ingresso: 30VDC).
Impostazione zero: OFF quando la tensione è in ingresso
(tensione operativa in ingresso: da 12 a 24VDC, tensione max. in ingresso: 30VDC).
LED verde (si illumina durante l’emissione laser dalla testa del sensore 1 o 2
oppure immediatamente prima dell’emissione laser).
LED rosso (si illumina in caso di eccessiva luce sulla testa del sensore 1 o 2).
LED rosso (si illumina in caso di scarsa luce sulla testa del sensore 1 o 2).
Console compatta (su richiesta)
± 20.0000 mm
Da 0.9000 a 1.1000
OFF, da 2 a 32.768 volte (16 passi)
Passa alto: OFF, da 10 a 2000 Hz (9 passi) - Passa basso: OFF, da 10 a 2000 Hz (9 passi)
L ± KA, L ± KB, L ± K (A ± B)
A,B: Valori di misurazione testa del sensore 1 e 2
L = ± 999.9999, K = da 0.0001 a 99.9999
Selezionabile NORMALE / P-P / PEAK / VALLEY
Da 0 a +50°C (senza formazione di condensa o ghiaccio), Immagazzinaggio: da -20 a +70°C
Da 35 a 85% RH, Immagazzinaggio: da 35 a 85%RH
500VAC per 1 min. (tra parti attive e involucro)
Min. 20M
Ω con 500VDC (tra ingressi ed involucro)
Frequenza da 10 a 55 Hz per 1 min., ampiezza 0.75 sui 3 assi per 30 min. ciascuno
196m/s
2 (ca. 20G) sui 3 assi per 3 volte
Alimentazione: max. 10m, Linea segnale: max. 30m
Ca. 300g
Presente
Tensione di alimentazione
Dati
Teste del sensore collegabili
Assorbimento nominale
Frequenza di campionamento
Caratteristiche della temperatura
Uscita ana-
logica
Tensione
Corrente (*3)
Uscita di allarme
Funzionamento uscita
Funzionamento uscita
Protezione contro i corto circuiti
Protezione contro i corto circuiti
Ingressi/uscite seriali
Ingresso di stop (blocco emissione laser)
Impostazione zero con ingresso ON
Impostazione zero con ingresso OFF
Emissione laser
LUCE/BRIGHT
BUIO/DARK
Impostazioni / display dati
Scostamento
Intervallo di guadagno
N° medio di campionature (*5)
Filtri digitali (*5)
Funzioni di calcolo (*5)
Funzioni di hold (*5)
Temperatura ambiente
Umidità
Rigidità dielettrica
Resistenza di isolamento
Resistenza alle vibrazioni
Resistenza agli urti
Estensione cavo
Peso
Resistenza
ambientale
Taratura
(*5)
Indicatori
Uscita comparativa
(O1, O2)
Relé photoMOS
Relé photoMOS
(*1) In caso di mancanza di indicazioni precise, considerare le seguenti condizioni: alimentazione 24VDC, temperatura ambiente +20°C, frequenza dI
campionamento 100µs, nr. medio campionature: 256 e distanza dal centro di misurazione.
(*2) Se si è selezionato il modo speculare, l’impostazione di default è ± 4V/F.S.
(*3) La corrente massima dell’uscita analogica varia a seconda dell’impedenza di carico
(*4) Se si è selezionato il modo speculare l’impostazione di default va da 5.6 a 18.4mA/F.S.
(*5) Questi valori possono essere impostati utilizzando un comando esterno attraverso la console e l’interfaccia RS-232C.


Número de pieza similar - HL-C105B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Zemic Europe B.V.
HL-3-003 ZEMIC-HL-3-003 Datasheet
354Kb / 2P
   Type HL-3-003 Rod-end
2023.06
HL-3-005 ZEMIC-HL-3-005 Datasheet
259Kb / 2P
   Type HL-3-005 Eye Bolt with Fork Joint
2023.01
logo
Omron Electronics LLC
HL-5000 OMRON-HL-5000 Datasheet
721Kb / 7P
   Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
HL-5030 OMRON-HL-5030 Datasheet
721Kb / 7P
   Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
HL-5050 OMRON-HL-5050 Datasheet
721Kb / 7P
   Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
More results

Descripción similar - HL-C105B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
2861917 PHOENIX-2861917 Datasheet
154Kb / 6P
   IB IL 120 DI 1-PAC
2861234 PHOENIX-2861234 Datasheet
171Kb / 6P
   IB IL 24 DI 4-PAC
2861221 PHOENIX-2861221 Datasheet
176Kb / 6P
   IB IL 24 DI 2-PAC
2861483 PHOENIX-2861483 Datasheet
167Kb / 6P
   IB IL 24 DI 2-NPN-PAC
2897156 PHOENIX-2897156 Datasheet
91Kb / 4P
   IB IL 24 DI 16-ME
2861247 PHOENIX-2861247 Datasheet
182Kb / 6P
   IB IL 24 DI 8-PAC
2861250 PHOENIX-2861250 Datasheet
104Kb / 9P
   Inline terminal - IB IL 24 DI 16-PAC
2863520 PHOENIX-2863520 Datasheet
176Kb / 5P
   IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
2862835 PHOENIX-2862835 Datasheet
189Kb / 6P
   IB IL 24 DI 32/HD-PAC
2862204 PHOENIX-2862204 Datasheet
174Kb / 6P
   IB IL 24 DI 8/T2-PAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11