Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HL-C1CCJ30 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No. de pieza HL-C1CCJ30
Descripción Electrónicos  Tempo di scansione di soli 100us,il pi veloce in campo industriale
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Página de inicio  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

HL-C1CCJ30 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
420
Tempo di scansione
di soli 100µs,
il più veloce
in campo industriale
Rilevamento sicuro di materiali particolari
Gomma nera con intensità bassa di luce riflessa, oggetti con
superfici ruvide, oggetti con superfici a specchio, wafer,
oggetti trasparenti, vetro dei display a cristalli liquidi. SUNX
ha ora integrato tutte le tecnologie richieste per permettere
un rilevamento stabile di questi oggetti che fino ad ora erano
considerati oggetti difficili da misurare. Attraverso l’in-
troduzione di un nuovo sistema ottico, di un sensore CCD
unidimensionale e della tecnologia ad alta frequenza di cam-
pionamento, può ora essere misurata in modo stabile un’am-
pia varietà di oggetti con elevata precisione e velocità.
SENSORE LASER
AD ALTA VELOCITÁ
HL-C1
Conforme Direttive EMC
Frequenza di campionamento di 100µs, la più
alta nella serie di prodotti di questa classe.
La tecnologia ad alta frequenza di campionamento su cui si
basano i sensori CCD unidimensionali permette il rilevamen-
to preciso di oggetti che ruotano, vibrano e sono in movi-
mento.
Modelli conformi agli standard FDA
Disponibili i modelli conformi agli standard FDA particolar-
mente adatti al mercato americano. FDA: Classe 2 IEC/JIS:
Classe 1
Rilevamenti precisi indipendentemente dalla
superficie dell’oggetto da rilevare
Mentre il metodo tradizionale a PSD si basa sulla misurazio-
ne della posizione dal centroide di distribuzione della quan-
tità luce totale degli spot, il sensore CCD unidimensionale
misura la posizione del valore massimo per gli spot stessi.
In questo modo è possibile rilevare con precisione oggetti
indipendentemente dalla loro superficie per es. una frattura
in un oggetto metallico oppure superfici non riflettenti come
gomma nera.
Risoluzione 1µm, linearità ± 0.1% F.S.
Disponibili modelli con una risoluzione ultra precisa di 1µm:
HL-C105B-BK, HL-C105F-BK, HL-C105B, HL-C105F,
linearità ± 0.1% F.S. per tutti i modelli.
Centro
reale
Centroide della
distribuzione
Centro
reale
PSD
Sensore CCD
unidimensionale
Errore
<Metodo PSD>
<Metodo con sensore CCD
unidimensionale>
Teoria operativa
Modifica dei dati misurati a
seconda del colore dell’oggetto
(ceramica bianca/gomma nera)
Per il rilevamento di scanalature a forma di V
Dato che il sensore misura la posizione del picco luminoso,
non è influenzato da luci riflesse secondarie e quindi non
incorre in errori
Dato che il sensore misura il baricentro per la distribuzione
della quantità di luce dello spot luminoso, si possono verificare
errori dovuti alla presenza di luce secondaria riflessa.
sensore CCD
unidimensionale
Metodo PSD


Número de pieza similar - HL-C1CCJ30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Zemic Europe B.V.
HL-3-003 ZEMIC-HL-3-003 Datasheet
354Kb / 2P
Type HL-3-003 Rod-end
2023.06
HL-3-005 ZEMIC-HL-3-005 Datasheet
259Kb / 2P
Type HL-3-005 Eye Bolt with Fork Joint
2023.01
logo
Omron Electronics LLC
HL-5000 OMRON-HL-5000 Datasheet
721Kb / 7P
Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
HL-5030 OMRON-HL-5030 Datasheet
721Kb / 7P
Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
HL-5050 OMRON-HL-5050 Datasheet
721Kb / 7P
Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
More results

Descripción similar - HL-C1CCJ30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
2861221 PHOENIX-2861221 Datasheet
176Kb / 6P
IB IL 24 DI 2-PAC
2861234 PHOENIX-2861234 Datasheet
171Kb / 6P
IB IL 24 DI 4-PAC
2861247 PHOENIX-2861247 Datasheet
182Kb / 6P
IB IL 24 DI 8-PAC
2861250 PHOENIX-2861250 Datasheet
104Kb / 9P
Inline terminal - IB IL 24 DI 16-PAC
2861483 PHOENIX-2861483 Datasheet
167Kb / 6P
IB IL 24 DI 2-NPN-PAC
2861917 PHOENIX-2861917 Datasheet
154Kb / 6P
IB IL 120 DI 1-PAC
2862204 PHOENIX-2862204 Datasheet
174Kb / 6P
IB IL 24 DI 8/T2-PAC
2862835 PHOENIX-2862835 Datasheet
189Kb / 6P
IB IL 24 DI 32/HD-PAC
2863520 PHOENIX-2863520 Datasheet
176Kb / 5P
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
2897156 PHOENIX-2897156 Datasheet
91Kb / 4P
IB IL 24 DI 16-ME
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com