Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HL-C1CCJ30 Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No. de pieza HL-C1CCJ30
Descripción Electrónicos  Tempo di scansione di soli 100us,il pi veloce in campo industriale
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Página de inicio  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

HL-C1CCJ30 Datasheet(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
HL-C1
426
SCHEMI DI COLLEGAMENTO
Esempio di collegamento 1 (NPN)
Esempio di collegamento 2 (PNP)
Esempio di collegamento 2 (PNP)
Controllore
Terminali in ingresso
Configurazioni terminali
Ingresso
Ingresso
Uscita
Uscita
Sensori fotoelet-
trici, ecc.
Sensori fotoelet-
trici, ecc.
HL-C1C
HL-C1C
Uscita
tensione
HL-C1C-M
da -10.9 a + 10.9
da 0 a 29.5 mA
Uscita
corrente
Dispositivo ingresso
analogico
HL-C1C
Carico
Carico
Simbolo
Descrizione
Ingresso di stop (testa sensore 1)
Impostazione 0 ingresso ON (testa sensore 1)
Impostazione 0 ingresso OFF (testa sensore 1)
Ingresso comune
Ingresso di stop (testa sensore 2)
Impostazione 0 ingresso ON (testa sensore 2)
Impostazione 0 ingresso OFF (testa sensore 2)
Ingresso comune
Non usato
Non usato
Non usato
Non usato
Non usato
Ingresso alimentazione a 24 VDC
Alimentazione a terra
Funzione a terra
TM1
I11
I12
COM
TM2
I21
I22
COM
+
-
+
(*) I terminali indicati con “•” non sono usati. Alcuni sono collegati al circuito
interno e non possono essere usati come terminali relé nel cablaggio, ecc.
Terminali in uscita
Simbolo
Descrizione
Uscita di allarme (testa sensore 1)
Uscita comparativa1 (testa sensore 1)
Uscita comparativa 2 (testa sensore 1)
Uscita comune
Uscita di allarme (testa sensore 2)
Uscita comparativa1 (testa sensore 2)
Uscita comparativa 2 (testa sensore 2)
Uscita comune
Non usato
Non usato
Uscita di tensione analogica (testa sensore 1)
Uscita di corrente analogica (testa sensore 1)
Messa a terra uscita analogica
Uscita di tensione analogica (testa sensore 2)
Uscita di corrente analogica (testa sensore 2)
Messa a terra uscita analogica
AL1
O11
O22
COM
AL2
O21
O22
COM
V1
I1
GND
V2
I2
GND
(*) I terminali indicati con “•” non sono usati. Alcuni sono collegati al circuito
interno e non possono essere usati come terminali relé nel cablaggio, ecc.
HL-C1C-M
Circuito di ingresso
Circuito di uscita
Uscita di allarme, uscita comparativa
Esempio di collegamento 1 (NPN)
Uscita
Uscita
Uscita analogica
(*1) Non applicare tensione ai terminali di uscita analogica né cortocircuitare
(*2) Per le uscite analogiche utilizzare cavi schermati


Número de pieza similar - HL-C1CCJ30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Zemic Europe B.V.
HL-3-003 ZEMIC-HL-3-003 Datasheet
354Kb / 2P
   Type HL-3-003 Rod-end
2023.06
HL-3-005 ZEMIC-HL-3-005 Datasheet
259Kb / 2P
   Type HL-3-005 Eye Bolt with Fork Joint
2023.01
logo
Omron Electronics LLC
HL-5000 OMRON-HL-5000 Datasheet
721Kb / 7P
   Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
HL-5030 OMRON-HL-5030 Datasheet
721Kb / 7P
   Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
HL-5050 OMRON-HL-5050 Datasheet
721Kb / 7P
   Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
More results

Descripción similar - HL-C1CCJ30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
2861917 PHOENIX-2861917 Datasheet
154Kb / 6P
   IB IL 120 DI 1-PAC
2861234 PHOENIX-2861234 Datasheet
171Kb / 6P
   IB IL 24 DI 4-PAC
2861221 PHOENIX-2861221 Datasheet
176Kb / 6P
   IB IL 24 DI 2-PAC
2861483 PHOENIX-2861483 Datasheet
167Kb / 6P
   IB IL 24 DI 2-NPN-PAC
2897156 PHOENIX-2897156 Datasheet
91Kb / 4P
   IB IL 24 DI 16-ME
2861247 PHOENIX-2861247 Datasheet
182Kb / 6P
   IB IL 24 DI 8-PAC
2861250 PHOENIX-2861250 Datasheet
104Kb / 9P
   Inline terminal - IB IL 24 DI 16-PAC
2863520 PHOENIX-2863520 Datasheet
176Kb / 5P
   IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
2862835 PHOENIX-2862835 Datasheet
189Kb / 6P
   IB IL 24 DI 32/HD-PAC
2862204 PHOENIX-2862204 Datasheet
174Kb / 6P
   IB IL 24 DI 8/T2-PAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com