Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HL-C1CCJ30 Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No. de pieza HL-C1CCJ30
Descripción Electrónicos  Tempo di scansione di soli 100us,il pi veloce in campo industriale
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Página de inicio  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

HL-C1CCJ30 Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
HL-C1
424
CARATTERISTICHE TECNICHE
Teste del sensore
Consolle compatta
Tipo
A tasteggio diretto
Alta precisione
HL-C105B-BK
HL-C105F-BK
Usi generali
HL-C108B-BK
HL-C108F-BK
85 mm
50 mm
81.4 mm
46 mm
±20 mm
±5 mm
±16 mm
±4 mm
6 µm
1 µm
3 µm
1 µm
Speculare
Alta precisione
HL-C105B
HL-C105F
Usi generali
HL-C108B
HL-C108F
Dati
Codice
Distanza dal centro di misurazione
Tipo conforme agli standard FDA
Tipo conforme agli standard IEC/JIS
Campo di rilevamento
Risoluzione (*2) (*3)
Linearità (*4)
Caratteristiche della temperatura
Indicatore di emissione laser
Indicatore di rilevamento
Grado di protezione
Temperatura ambiente
Umidità
Luce ambiente
Rigidità dielettrica
Resistenza di isolamento
Resistenza alle vibrazioni
Resistenza agli urti
Elemento emettitore
Diametro fascio (*5)
Elemento ricevitore
Messa a terra dell’involucro
Materiale
Cavo
Estensione cavo
Peso
In dotazione
LED giallo (lampeggia entro il campo di rilevamento e si illumina quando è vicino al centro di misurazione ± 0.5mm
Laser rosso semiconduttore, classe 2 (tipo conforme agli standard IEC/JIS: IEC/JIS; tipo conforme
agli standard FDA: JIS/IEC/FDA). Uscita max.: 1mW, lungh. onda del picco di emissione: 685nm.
Ca.100
×140µm
Ca.70
×120µm
Ca.100
×140µm
Ca.70
×120µm
Sensore CCD unidimensionale
Non collegato
Involucro e relativo coperchio: alluminio pressofuso, coperchio frontale: vetro
Cavo con connettore di 0.5m
Prolungabile fino a 30m
Ca. 500g
Etichetta “Avvertenze” in inglese
IP67 (IEC) senza connettore
Da 0 a + 45°C (senza condensa). Immagazzinaggio: da -20 a +70°C
Da 35 a 85% RH immagazzinaggio: da 35 a 85%RH
Lampada ad incandescenza: 3000 lux sulla superficie ricevente
500VAC per 1 min. tra l’alimentazione del controllore e l’involucro della testa del sensore
Min. 20M
Ω con 500VDC tra l’alimentazione del controllore e l’involucro della testa del sensore
Frequenza da 10 a 55Hz (1 min.), ampiezza 1.5mm per 2 ore su ciascuno dei 3 assi
Accelerazione 196 m/s2 (ca. 20G) sui 3 assi per 3 volte
±0.01% F.S./°C
LED verde (si illumina durante l’emissione laser ed immediatamente prima dell’emissione laser)
±0.1% F.S.
(*1) In mancanza di altre specifiche utilizzare le seguenti condizioni: tensione di alimentazione 24VDC, temperatura ambiente +20°C, frequenza di campionamento
100µs (144µs per HL-C108B-BK, HL-C108F-BK), numero medio di campionature: 256 (64 campionature in caso di oggetti a specchio) distanza nominale dal
centro di misurazione, oggetto da rilevare in ceramica bianca (alluminio con superficie riflettente a specchio per il tipo speculare). La linearità dipende dalle carat-
teristiche dell’oggetto da rilevare.
(*2) Questi valori sono stati ottenuti convertendo i valori P-P in una distanza. I valori P-P indicano la distribuzione dei valori misurati rispetto al centro della distanza
di rilevamento.
(*3) Questi valori sono stati ottenuti con un numero medio di campionature: 256 (64 campionature per HL-C108B-BK, HL-C108F-BK) quando si utilizza per il rileva-
mento un oggetto in ceramica bianca standard (alluminio con superficie riflettente a specchio per il tipo speculare).
(*4) Questo valore indica il range degli errori per uno spostamento lineare ideale quando si utilizza un oggetto in ceramica bianca (alluminio con superficie rifletten-
te a specchio per il tipo speculare). I valori variano a seconda delle caratteristiche dell’oggetto da rilevare.
(*5) Questi valori sono stati definiti ulitizzando 1/e2 (13.5%) dell’intensità massima di luce. I risultati possono essere influenzati dall’assenza di luce esterna, dalla dif-
fusività del materiale e dalla riflettività del punto di rilevamento.
Dati
Descrizione
Tensione di alimentazione
HL-C1DP-E
24VDC ± 10% ripple 0.5V (P-P)
Max. 200mA
LCD monocromatico ottico STN
LED verde
In media 50000 ore (*1)
Da -99.9999 a 99.9999
Max. 0.98N
Min. 1.000.000 di volte
IP65 (IEC) (in stato iniziale) (*2). Soltanto il frontale del pannello è resistente alla polvere
e all’acqua (l’involucro resistente all’acqua è utilizzato per le superfici in contatto con il pannello)
Da 0 a +40°C (senza condensa), Immagazzinaggio: da -20 a +60°C
Da 20 a 85% RH, Immagazzinaggio: da 10 a 85% RH
Min. 1000V (P-P) ampiezza impulsi 50ns e 1µs tra i terminali di alimentazione
Min. 5000V (superficie pannello)
Frequenza da 10 a 55Hz, ampiezza 0.75mm sui 3 assi per 10 min. ciascuno
Accelerazione 98m/s
2 (ca. 10G sui 3 assi per 4 volte ciascuno)
Ca. 260 g
Cavo di connessione tra controllore e console: 1 pz
Assorbimento nominale
Display
Retroilluminato
Vita del LCD
Campo del display
Forza operativa
Vita
Grado di protezione
Temperatura ambiente
Umidità
Resistenza ai rumori
Resistenza ai rumori elettrostatici
Resistenza alle vibrazioni
Resistenza agli urti
Peso
In dotazione
(*1) Questo valore indica la vita media dell’unità utilizzata ad una temperatura di 25°C.
(*2) Quando si rimonta la consolle, sostituire l’involucro resistente all’acqua.


Número de pieza similar - HL-C1CCJ30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Zemic Europe B.V.
HL-3-003 ZEMIC-HL-3-003 Datasheet
354Kb / 2P
Type HL-3-003 Rod-end
2023.06
HL-3-005 ZEMIC-HL-3-005 Datasheet
259Kb / 2P
Type HL-3-005 Eye Bolt with Fork Joint
2023.01
logo
Omron Electronics LLC
HL-5000 OMRON-HL-5000 Datasheet
721Kb / 7P
Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
HL-5030 OMRON-HL-5030 Datasheet
721Kb / 7P
Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
HL-5050 OMRON-HL-5050 Datasheet
721Kb / 7P
Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
More results

Descripción similar - HL-C1CCJ30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
2861917 PHOENIX-2861917 Datasheet
154Kb / 6P
IB IL 120 DI 1-PAC
2861234 PHOENIX-2861234 Datasheet
171Kb / 6P
IB IL 24 DI 4-PAC
2861221 PHOENIX-2861221 Datasheet
176Kb / 6P
IB IL 24 DI 2-PAC
2861483 PHOENIX-2861483 Datasheet
167Kb / 6P
IB IL 24 DI 2-NPN-PAC
2897156 PHOENIX-2897156 Datasheet
91Kb / 4P
IB IL 24 DI 16-ME
2861247 PHOENIX-2861247 Datasheet
182Kb / 6P
IB IL 24 DI 8-PAC
2861250 PHOENIX-2861250 Datasheet
104Kb / 9P
Inline terminal - IB IL 24 DI 16-PAC
2863520 PHOENIX-2863520 Datasheet
176Kb / 5P
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
2862835 PHOENIX-2862835 Datasheet
189Kb / 6P
IB IL 24 DI 32/HD-PAC
2862204 PHOENIX-2862204 Datasheet
174Kb / 6P
IB IL 24 DI 8/T2-PAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com