Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HL-C1CCJ30 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No. de pieza HL-C1CCJ30
Descripción Electrónicos  Tempo di scansione di soli 100us,il pi veloce in campo industriale
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Página de inicio  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

HL-C1CCJ30 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
HL-C1
422
Consolle compatta
Il design compatto riduce significativamente lo spazio di installazione richiesto per il controllore e per la consolle.
Il controllore permette il collegamento multiplo di teste del sensore, con conseguente riduzione di costi e spazio.
Tutta la serie HL-C1 offre prestazioni eccellenti in un ambiente operativo semplice.
Dotato di ingressi/uscite seriali
Un’interfaccia RS-232C per ingressi/uscite seriali
permette di salvare e richiamare le impostazioni
ed i valori di misurazione.
Si possono collegare due teste ad un amplificatore con conseguente riduzione di costi e spazio
Il controllore a cui le due teste di sensore possono essere collegate incorpora due canali separati di ingresso/uscita.
Valore massimo uscita analogica
L’uscita analogica può essere usata per
confermare se l’unità è in grado di eseguire
rilevamenti oppure no.
Cavo di prolunga
HL-C1CCJ2 (2m)
HL-C1CCJ5 (5m)
HL-C1CCJ10 (10m)
HL-C1CCJ20 (20m)
HL-C1CCJ30 (30m)
Tipo conforme agli
standard IEC/JIS
HL-C108B-BK
HL-C105B-BK
HL-C108B-B
HL-C105B
Tipo conforme agli
standard FDA
HL-C108F-BK
HL-C105F-BKC
HL-C108F-B
HL-C105F
Sensori
Pannello touch screen semplice e
compatto
Si possono visualizzare in modo
semplice una varietà di dati impostati
e misurati (su richiesta).
Cavo di connessione di 2m ( in dotazione con HL-C1DP-E)
Controllore
HL-C1C-M
Ingressi/Uscite seriali
Ampia gamma di funzioni
La serie HL-C1 è dotata di utili funzioni quali funzioni di hold (mantenimento valore), di calcolo, di filtro e di impostazione dell’i-
steresi che la rendono adatta alle più svariate applicazioni.
Durante il rilevamento se l’unità non è in grado di eseguire le misu-
razioni a causa dell’insufficiente intensità di luce incidente (uscita
di allarme attiva), questa funzione permette di attivare l’uscita ana-
logica, con il valore dell’ultimo dato misurato oppure di emettere
un valore fisso. Se viene selezionato un valore fisso, può essere
scelta come uscita analogica (con uscita di allarme attiva) l’uscita
del valore massimo (uscita di tensione: +10.9V, uscita di corrente:
29.5mA) oppure l’uscita del valore minimo (uscita di tensione: -
10.9V, uscita di corrente: 0mA).
Rilevamenti
su oggetti forati
Dati mantenuti dal
rilevamento precedente
Tempo
NORM
(no hold)
P-P
PEAK
VALLEY
Tiene l’uscita sul valore minimo misurato
Tiene l’uscita sul valore massimo misurato
Mantiene l’uscita sulla differenza tra i valori massimi e minimi
misurati ed è utilizzato per misurare le vibrazioni o l’eccentricità
In tempo reale viene emesso il valore relativo all’ampiezza di spo-
stamento dal centro della distanza di rilevamento. Per usi generali
<Funzione filtro passa basso>
Se le condizioni della superficie di un oggetto metallico (ad esempio vibra-
zioni) generano rumori elettrici nel sensore che interferiscono con la misura-
zione, l’utilizzo della funzione filtro passa basso ridurrà gli effetti del rumore
permettendo un rilevamento stabile.
Rilevamento della saldatura
di un tubo metallico
Rilevamento eccentricità
di un rullo metallico
<Funzione filtro passa alto>
Quando si misurano scanalature su oggetti sottoposti a spostamenti o incli-
nazioni variabili (eccentricità di un oggetto rotante), questa funzione mini-
mizzerà gli effetti di queste ondulazioni permettendo un rilevamento
preciso
.
La serie HL-C1 è dotata di 4 modi hold
Funzione di abilitazione dell’uscita analogica con uscita
di allarme attiva
Funzione di Hold (mantenimento valore)
Funzioni filtro passa basso/alto


Número de pieza similar - HL-C1CCJ30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Zemic Europe B.V.
HL-3-003 ZEMIC-HL-3-003 Datasheet
354Kb / 2P
Type HL-3-003 Rod-end
2023.06
HL-3-005 ZEMIC-HL-3-005 Datasheet
259Kb / 2P
Type HL-3-005 Eye Bolt with Fork Joint
2023.01
logo
Omron Electronics LLC
HL-5000 OMRON-HL-5000 Datasheet
721Kb / 7P
Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
HL-5030 OMRON-HL-5030 Datasheet
721Kb / 7P
Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
HL-5050 OMRON-HL-5050 Datasheet
721Kb / 7P
Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
More results

Descripción similar - HL-C1CCJ30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
2861917 PHOENIX-2861917 Datasheet
154Kb / 6P
IB IL 120 DI 1-PAC
2861234 PHOENIX-2861234 Datasheet
171Kb / 6P
IB IL 24 DI 4-PAC
2861221 PHOENIX-2861221 Datasheet
176Kb / 6P
IB IL 24 DI 2-PAC
2861483 PHOENIX-2861483 Datasheet
167Kb / 6P
IB IL 24 DI 2-NPN-PAC
2897156 PHOENIX-2897156 Datasheet
91Kb / 4P
IB IL 24 DI 16-ME
2861247 PHOENIX-2861247 Datasheet
182Kb / 6P
IB IL 24 DI 8-PAC
2861250 PHOENIX-2861250 Datasheet
104Kb / 9P
Inline terminal - IB IL 24 DI 16-PAC
2863520 PHOENIX-2863520 Datasheet
176Kb / 5P
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
2862835 PHOENIX-2862835 Datasheet
189Kb / 6P
IB IL 24 DI 32/HD-PAC
2862204 PHOENIX-2862204 Datasheet
174Kb / 6P
IB IL 24 DI 8/T2-PAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com