Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HL-C1CCJ30 Datasheet(PDF) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No. de pieza HL-C1CCJ30
Descripción Electrónicos  Tempo di scansione di soli 100us,il pi veloce in campo industriale
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Página de inicio  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

HL-C1CCJ30 Datasheet(HTML) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers HL-C1CCJ30 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
HL-C1
430
DIMENSIONI (Unità: mm)
Testa del sensore
Testa del sensore
Testa del sensore
Testa del sensore
Controllore
Consolle compatta
Riduttore
del fascio (*)
21°
Riduttore del fascio (*)
Asse fascio ricevente
Asse fascio ricevente
Centro di
rilevamento
Centro di
rilevamento
Asse fascio
emittente
Asse
fascio
emittente
Asse fascio emittente
Centro di rilevamento
Centro di rilevamento
Cavo "7
"
14.7
Cavo "7
"
14.7
Involucro
4
4
Staffa di
montaggio
(su richesta)
(7)
Spessore da 1.0 a 6.0 mm
67 1
+
o
139 1
+
o
Riduzione del
fascio (*)
Riduzione del
fascio (*)
Asse fascio
emittente
Cavo "7
"
14.7
Cavo"7
"
14.7
3.3
4-M3 Profondità: 1.5
Indicatore campo
di rilevamento
Testa del sensore per oggetti
speculari
Testa del sensore per oggetti
speculari
Indicatore campo di rilevamento
Indicatore campo di rilevamento
Indicatore di emissione laser
Indicatore campo
di rilevamento
Indicatore di emissione laser
Indicatore di emissione laser
(giallo)
(giallo)
(verde)
(verde)
(giallo)
(giallo)
(verde)
(verde)
Indicatore di emissione laser
Asse fascio ricevente
Asse fascio ricevente
(*) Non sono presenti riduttori di fascio per i tipi
conformi agli standard IEC/JIS
(*) Non sono presenti riduttori di fascio per i tipi
conformi agli standard IEC/JIS
(*) Non sono presenti riduttori di fascio per i tipi
conformi agli standard IEC/JIS
(*) Non sono presenti riduttori di fascio per i tipi
conformi agli standard IEC/JIS
(Display)
Dimensioni di foratura
del pannello


Número de pieza similar - HL-C1CCJ30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Zemic Europe B.V.
HL-3-003 ZEMIC-HL-3-003 Datasheet
354Kb / 2P
   Type HL-3-003 Rod-end
2023.06
HL-3-005 ZEMIC-HL-3-005 Datasheet
259Kb / 2P
   Type HL-3-005 Eye Bolt with Fork Joint
2023.01
logo
Omron Electronics LLC
HL-5000 OMRON-HL-5000 Datasheet
721Kb / 7P
   Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
HL-5030 OMRON-HL-5030 Datasheet
721Kb / 7P
   Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
HL-5050 OMRON-HL-5050 Datasheet
721Kb / 7P
   Economical, Miniature Limit Switch Boasting Rigid Construction
More results

Descripción similar - HL-C1CCJ30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
2861917 PHOENIX-2861917 Datasheet
154Kb / 6P
   IB IL 120 DI 1-PAC
2861234 PHOENIX-2861234 Datasheet
171Kb / 6P
   IB IL 24 DI 4-PAC
2861221 PHOENIX-2861221 Datasheet
176Kb / 6P
   IB IL 24 DI 2-PAC
2861483 PHOENIX-2861483 Datasheet
167Kb / 6P
   IB IL 24 DI 2-NPN-PAC
2897156 PHOENIX-2897156 Datasheet
91Kb / 4P
   IB IL 24 DI 16-ME
2861247 PHOENIX-2861247 Datasheet
182Kb / 6P
   IB IL 24 DI 8-PAC
2861250 PHOENIX-2861250 Datasheet
104Kb / 9P
   Inline terminal - IB IL 24 DI 16-PAC
2863520 PHOENIX-2863520 Datasheet
176Kb / 5P
   IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
2862835 PHOENIX-2862835 Datasheet
189Kb / 6P
   IB IL 24 DI 32/HD-PAC
2862204 PHOENIX-2862204 Datasheet
174Kb / 6P
   IB IL 24 DI 8/T2-PAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com