Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IHLP-3232CZ-11 Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

IHLP-3232CZ-11 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza IHLP-3232CZ-11_17
Descarga  IHLP-3232CZ-11 Descarga

Tamaño del archivo   327.71 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos IHLP Commercial Inductors, Low DCR Series

IHLP-3232CZ-11 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
IHLP-3232CZ-11 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza IHLP-3232CZ-11_17
Descarga  IHLP-3232CZ-11 Click to download

Tamaño del archivo   327.71 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos IHLP Commercial Inductors, Low DCR Series

IHLP-3232CZ-11 Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

IHLP-3232CZ-11_17 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix IHLP-3232CZ-11_17 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix IHLP-3232CZ-11_17 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix IHLP-3232CZ-11_17 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix IHLP-3232CZ-11_17 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix IHLP-3232CZ-11_17 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix

IHLP-3232CZ-11 Detalles de producto

• Shielded construction
• Excellent DC/DC energy storage up to 1 MHz to
2 MHz. Filter inductor applications up to SRF
(see “Standard Electrical Specifications” table)
• Operating temperature up to 125 °C
• Lowest DCR/μH, in this package size
• Handles high transient current spikes without
saturation
• Ultra low buzz noise, due to composite construction




Número de pieza similar - IHLP-3232CZ-11_17

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
IHLP-3232CZ-11 VISHAY-IHLP-3232CZ-11_V01 Datasheet
305Kb / 6P
   IHLP® Commercial Inductors, Low DCR Series
01-Jan-2022
More results


Descripción similar - IHLP-3232CZ-11_17

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
IHLP-2020BZ-11 VISHAY-IHLP-2020BZ-11 Datasheet
306Kb / 6P
   IHLP Commercial Inductors, Low DCR Series
Revision: 12-Oct-17
IHLP-3232DZ-11 VISHAY-IHLP-3232DZ-11_17 Datasheet
341Kb / 6P
   IHLP Commercial Inductors, Low DCR Series
Revision: 12-Oct-17
IHLP-1616BZ-11 VISHAY-IHLP-1616BZ-11_17 Datasheet
228Kb / 4P
   IHLP Commercial Inductors, Low DCR Series
Revision: 12-Oct-17
IHLP-2020CZ-11 VISHAY-IHLP-2020CZ-11_17 Datasheet
334Kb / 6P
   IHLP Commercial Inductors, Low DCR Series
Revision: 12-Oct-17
IHLP-6767DZ-11 VISHAY-IHLP-6767DZ-11 Datasheet
311Kb / 6P
   IHLP Commercial Inductors, Low DCR Series
Revision: 12-Oct-17
IHLP-6767GZ-11 VISHAY-IHLP-6767GZ-11_17 Datasheet
488Kb / 8P
   IHLP Commercial Inductors, Low DCR Series
Revision: 12-Oct-17
IHLP-2525CZ-11 VISHAY-IHLP-2525CZ-11_17 Datasheet
149Kb / 3P
   IHLP Commercial Inductors, Low DCR Series
Revision: 12-Oct-17
IHLP-1616AB-11 VISHAY-IHLP-1616AB-11_17 Datasheet
225Kb / 4P
   IHLP Commercial Inductors, Low DCR Series
Revision: 12-Oct-17
IHLP-1212AB-11 VISHAY-IHLP-1212AB-11_17 Datasheet
292Kb / 4P
   IHLP® Commercial Inductors, Low DCR Series
Revision: 12-Oct-17
IHLP-1212BZ-11 VISHAY-IHLP-1212BZ-11_V01 Datasheet
192Kb / 6P
   IHLP® Commercial Inductors, Low DCR Series
01-Jan-2022
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com