Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2EZ11D5 Datasheet (PDF) - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

2EZ11D5 Datasheet PDF - Yangzhou yangjie electronic co., ltd
No. de pieza 2EZ11D5
Descarga  2EZ11D5 Descarga

Tamaño del archivo   211.62 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
Página de inicio  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd
Descripción Electrónicos 弱뤹뵷役곦툔?꾦퐧瀛녜샍?쀤퐥

2EZ11D5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2EZ11D5 Datasheet PDF - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

No. de pieza 2EZ11D5
Descarga  2EZ11D5 Click to download

Tamaño del archivo   211.62 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
Página de inicio  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd
Descripción Electrónicos 弱뤹뵷役곦툔?꾦퐧瀛녜샍?쀤퐥

2EZ11D5 Datasheet (HTML) - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

2EZ11D5 Datasheet HTML 1Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd 2EZ11D5 Datasheet HTML 2Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd 2EZ11D5 Datasheet HTML 3Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

2EZ11D5 Detalles de producto

■ Features:
● Low zener impedance at low current
● high reliability
● Resistance to welding heat 250 ℃ / 10S, 0.375 "(9.5mm) at the outlet



Número de pieza similar - 2EZ11D5

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
EIC discrete Semiconduc...
2EZ11D5 EIC-2EZ11D5 Datasheet
27Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
First Silicon Co., Ltd
2EZ11D5 FS-2EZ11D5 Datasheet
85Kb / 2P
   Vz : 3.6 - 200 Volts, PD : 2 Watts
logo
SynSemi, Inc.
2EZ11D5 SYNSEMI-2EZ11D5 Datasheet
37Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Diotech Company.
2EZ11D5 DIOTECH-2EZ11D5 Datasheet
650Kb / 3P
   2W SILICON ZENER DIODE
logo
Microsemi Corporation
2EZ11D5 MICROSEMI-2EZ11D5 Datasheet
164Kb / 3P
   Silicon 2 Watt Zener Diode
More results


Descripción similar - 2EZ11D5

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3333 BOWIN-CDT3333 Datasheet
105Kb / 4P
   ?꿴윹弱덄뵪?㎩댍IC
logo
Asahi Kasei Microsystem...
CQ-2093 AKM-CQ-2093 Datasheet
487Kb / 12P
   遙섌?恙쒐춸 弱뤷엹 ?삥탛?삠꺍?
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
OB2311 TGS-OB2311 Datasheet
742Kb / 6P
   ?끿쉰遙섇럨MOSFET?꾤뵷役곫Æ凉뢕WM?㎩댍?
logo
Seaward Electronics Inc...
SE9092 SEAWARD-SE9092 Datasheet
471Kb / 7P
   LCD ?들뇧?양ㅊ??A ?뺠뒄瀛욘??귞뵷黎졾뀉?듣뒸?
logo
SamHop Microelectronics...
SM8207 SAMHOP-SM8207 Datasheet
304Kb / 9P
   SM8207???窈녽솉鶯볟엹若싮쎔役곭쉪LED要끻땿IC,??뇡?
logo
Torex Semiconductor
XC6421 TOREX-XC6421 Datasheet
731Kb / 25P
   囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 弱뤷엹300mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
XC6420 TOREX-XC6420 Datasheet
789Kb / 26P
   150mA 弱뤷엹遙섌?Dual LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭, ON/OFF ?밤궎?껁긽餓섅걤
logo
Shenzhen Luguang Electr...
CL08-10 LUGUANG-CL08-10 Datasheet
189Kb / 2P
   ?뗩쳵?뗧죪?녽뇞?③쳵??씈?㎫쉪?곈씊瀯볠엫?딀돥?e램?븝펽??갊?묋꼥?잏㈉?뚧낏?먨칳??쉪弱곮즳鸚뽩숱?
2CL69A LUGUANG-2CL69A Datasheet
202Kb / 2P
   楹삣닓遙섇럨雅뚧엨嶸↓뇞?③쳵??씈?㎫쉪?곈씊瀯볠엫?딀돥?e램?븝펽??갊?묋꼥?잏㈉?뚧낏?먨칳??쉪弱곮즳鸚뽩숱?
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com