Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

VSMY3850 Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

VSMY3850 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza VSMY3850_13
Descarga  VSMY3850 Descarga

Tamaño del archivo   130.8 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos High Speed Infrared Emitting Diode

VSMY3850 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
VSMY3850 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza VSMY3850_13
Descarga  VSMY3850 Click to download

Tamaño del archivo   130.8 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos High Speed Infrared Emitting Diode

VSMY3850 Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

VSMY3850_13 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VSMY3850_13 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VSMY3850_13 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VSMY3850_13 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VSMY3850_13 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VSMY3850_13 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix

VSMY3850 Detalles de producto

• Package type: surface mount
• Package form: PLCC-2
• Dimensions (L x W x H in mm): 3.5 x 2.8 x 1.75
• Peak wavelength: λp = 850 nm
• High reliability
• High radiant power
• High radiant intensity
• Angle of half intensity: ϕ = ± 60°
• Suitable for high pulse current operation
• Floor life: 168 h, MSL 3, acc. J-STD-020
• Lead (Pb)-free reflow soldering




Número de pieza similar - VSMY3850_13

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VSMY3850 VISHAY-VSMY3850_11 Datasheet
132Kb / 6P
   High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, Surface Emitter Technology
Rev. 1.1, 31-May-11
VSMY3850_1109 VISHAY-VSMY3850_1109 Datasheet
140Kb / 6P
   High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm, Surface Emitter Technology
Rev. 1.2, 09-Sep-11
More results


Descripción similar - VSMY3850_13

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sharp Corporation
GL496 SHARP-GL496 Datasheet
35Kb / 4P
   High Speed Infrared Emitting Diode
logo
Vishay Siliconix
VSMG3700 VISHAY-VSMG3700_13 Datasheet
132Kb / 6P
   High Speed Infrared Emitting Diode
Rev. 1.5, 24-Sep-13
TSHG8400 VISHAY-TSHG8400_13 Datasheet
106Kb / 5P
   High Speed Infrared Emitting Diode
Rev. 1.4, 03-Sep-13
TSHG5210 VISHAY-TSHG5210_11 Datasheet
109Kb / 5P
   High Speed Infrared Emitting Diode
VSMF4710 VISHAY-VSMF4710_13 Datasheet
131Kb / 6P
   High Speed Infrared Emitting Diode
Rev. 1.4, 25-Sep-13
VSMF9700X01 VISHAY-VSMF9700X01 Datasheet
134Kb / 6P
   High Speed Infrared Emitting Diode
Rev. 1.9, 24-Jul-14
logo
Sharp Corporation
GL550 SHARP-GL550 Datasheet
38Kb / 4P
   High Speed Infrared Emitting Diode
logo
Vishay Siliconix
VSMF4720 VISHAY-VSMF4720_13 Datasheet
132Kb / 6P
   High Speed Infrared Emitting Diode
Rev. 1.2, 25-Sep-13
TSHF6410 VISHAY-TSHF6410_11 Datasheet
115Kb / 5P
   High Speed Infrared Emitting Diode
VSMF970011X01 VISHAY-VSMF970011X01 Datasheet
142Kb / 6P
   High Speed Infrared Emitting Diode, 890 nm
Rev. 1.0, 16-Feb-15
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com