Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

1N4110 Datasheet (PDF) - Central Semiconductor Corp

1N4110 Datasheet PDF - Central Semiconductor Corp
No. de pieza 1N4110
Descarga  1N4110 Descarga

Tamaño del archivo   433.58 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Página de inicio  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp
Descripción Electrónicos Consolidated shipping options

1N4110 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
1N4110 Datasheet PDF - Central Semiconductor Corp

No. de pieza 1N4110
Descarga  1N4110 Click to download

Tamaño del archivo   433.58 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Página de inicio  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp
Descripción Electrónicos Consolidated shipping options

1N4110 Datasheet (HTML) - Central Semiconductor Corp

1N4110 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp 1N4110 Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp 1N4110 Datasheet HTML 3Page - Central Semiconductor Corp

1N4110 Detalles de producto

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 1N4099 series silicon Zener diode is designed for low leakage, low current, and low noise applications.



MAXIMUM RATINGS: (TA=25°C)                   SYMBOL        UNITS

Power Dissipation                                        PD           250 mW

Operating and Storage Junction Temperature   TJ, Tstg      -65 to +200 °C




Número de pieza similar - 1N4110

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Compensated Deuices Inc...
1N4110 CDI-DIODE-1N4110 Datasheet
98Kb / 2P
   LOW CURRENT OPERATION AT 250 uA
logo
Micro Commercial Compon...
1N4110 MCC-1N4110 Datasheet
201Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Knox Semiconductor, Inc
1N4110 KNOX-1N4110 Datasheet
37Kb / 1P
   LOW LEVEL ZENER DIODES LOW CURRENT: 250關A - LOW NOISE
logo
Microsemi Corporation
1N4110 MICROSEMI-1N4110 Datasheet
86Kb / 2P
   SILICON 500mA LOW NOISE ZENER DIODES
1N4110 MICROSEMI-1N4110 Datasheet
109Kb / 2P
   SILICON 400mA LOW NOISE ZENER DIODES
More results


Descripción similar - 1N4110

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Central Semiconductor C...
1N4614 CENTRAL-1N4614 Datasheet
431Kb / 3P
   Consolidated shipping options
CBR1 CENTRAL-CBR1 Datasheet
664Kb / 3P
   Consolidated shipping options
logo
Tripp Lite. All Rights ...
SRCASE4U TRIPPLITE-SRCASE4U Datasheet
171Kb / 2P
   4U ABS Server Rack Equipment Shipping Case
SRCASE6U TRIPPLITE-SRCASE6U Datasheet
181Kb / 2P
   6U ABS Server Rack Equipment Shipping Case
SRCASE2U TRIPPLITE-SRCASE2U Datasheet
164Kb / 2P
   2U ABS Server Rack Equipment Shipping Case
SRCASE10U TRIPPLITE-SRCASE10U Datasheet
198Kb / 2P
   10U ABS Server Rack Equipment Shipping Case
logo
Artesyn Technologies
LDS70 ARTESYN-LDS70 Datasheet
973Kb / 3P
   Dimming options
LDS150 ARTESYN-LDS150 Datasheet
1,019Kb / 3P
   Dimming options
LDS100 ARTESYN-LDS100 Datasheet
998Kb / 3P
   Dimming options
logo
Littelfuse
K1500GRP LITTELFUSE-K1500GRP Datasheet
306Kb / 8P
   Packing Options
More results




Acerca de Central Semiconductor Corp


Central Semiconductor Corp es un proveedor líder de semiconductores discretos y componentes pasivos.
La compañía fue fundada en 1967 y tiene su sede en Hauppauge, Nueva York, EE. UU.
El semiconductor central ofrece una amplia gama de productos que incluyen diodos, rectificadores, transistores y otros semiconductores discretos.
La compañía también es un proveedor de componentes pasivos como condensadores e inductores.
Central Semiconductor es conocido por sus productos de alta calidad, precios competitivos y un excelente servicio al cliente.
La compañía tiene operaciones e instalaciones en varios países de todo el mundo y trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para proporcionar soluciones de semiconductores personalizadas que satisfagan sus requisitos y necesidades específicas.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com