Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IHLP-5050FD-5A Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

IHLP-5050FD-5A Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza IHLP-5050FD-5A
Descarga  IHLP-5050FD-5A Descarga

Tamaño del archivo   447.92 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Low Profile, High Current IHLP® Inductors

IHLP-5050FD-5A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
IHLP-5050FD-5A Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza IHLP-5050FD-5A
Descarga  IHLP-5050FD-5A Click to download

Tamaño del archivo   447.92 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Low Profile, High Current IHLP® Inductors

IHLP-5050FD-5A Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

IHLP-5050FD-5A Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix IHLP-5050FD-5A Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix IHLP-5050FD-5A Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix IHLP-5050FD-5A Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix IHLP-5050FD-5A Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix IHLP-5050FD-5A Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix IHLP-5050FD-5A Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix IHLP-5050FD-5A Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix

IHLP-5050FD-5A Detalles de producto

• High temperature, up to 155 °C
• Shielded construction
• Excellent DC/DC energy storage up to 1 MHz
to 2 MHz. Filter inductor applications up the
SRF (see Standard Electrical Specifications
table).
• Lowest DCR/μH, in this package size
• Handles high transient current spikes without
saturation
• Ultra low buzz noise, due to composite
construction
• AEC-Q200 qualified




Número de pieza similar - IHLP-5050FD-5A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
IHLP-5050FD-5A VISHAY-IHLP-5050FD-5A Datasheet
457Kb / 8P
   IHLP® Automotive Inductors, High Temperature (155 °C) Series
Revision: 29-Sep-17
IHLP-5050FD-5A VISHAY-IHLP-5050FD-5A Datasheet
856Kb / 9P
   IHLP® Automotive Inductors, High Temperature (155 °C) Series
01-Jan-2022
IHLP-5050FD-5A VISHAY-IHLP-5050FD-5A_17 Datasheet
457Kb / 8P
   IHLP® Automotive Inductors, High Temperature (155 °C) Series
Revision: 29-Sep-17
IHLP-5050FD-5A VISHAY-IHLP-5050FD-5A_V01 Datasheet
856Kb / 9P
   IHLP® Automotive Inductors, High Temperature (155 °C) Series
01-Jan-2022
More results


Descripción similar - IHLP-5050FD-5A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
IHLP1212BZER3R3M11 VISHAY-IHLP1212BZER3R3M11 Datasheet
198Kb / 5P
   Low Profile, High Current IHLP® Inductors
Revision: 16-Jul-13
IHLP6767GZER220M11 VISHAY-IHLP6767GZER220M11 Datasheet
138Kb / 5P
   Low Profile, High Current IHLP® Inductors
Revision: 30-Aug-10
IHLP5050CEER3R3M01 VISHAY-IHLP5050CEER3R3M01 Datasheet
140Kb / 5P
   Low Profile, High Current IHLP® Inductors
Revision: 24-Feb-11
IHLP2020CZER2R2M01 VISHAY-IHLP2020CZER2R2M01 Datasheet
118Kb / 4P
   Low Profile, High Current IHLP® Inductors
Revision: 08-Mar-11
IHLP5050EZER3R3M01 VISHAY-IHLP5050EZER3R3M01 Datasheet
125Kb / 5P
   Low Profile, High Current IHLP® Inductors
Revision: 25-Feb-11
LP40DZ11 VISHAY-LP40DZ11 Datasheet
126Kb / 5P
   Low Profile, High Current IHLP® Inductors
Revision: 20-Oct-11
IHLP2525BDERR33M01 VISHAY-IHLP2525BDERR33M01 Datasheet
108Kb / 4P
   Low Profile, High Current IHLP® Inductors
Revision: 28-Feb-11
IHLP4040DZER100M11 VISHAY-IHLP4040DZER100M11 Datasheet
138Kb / 5P
   Low Profile, High Current IHLP® Inductors
Revision: 28-Mar-14
IHLP1212BZER1R5M11 VISHAY-IHLP1212BZER1R5M11 Datasheet
198Kb / 5P
   Low Profile, High Current IHLP® Inductors
Revision: 19-May-14
IHLP5050FDER1R0M01 VISHAY-IHLP5050FDER1R0M01 Datasheet
135Kb / 5P
   Low Profile, High Current IHLP® Inductors
Revision: 25-Feb-11
IHLP1616BZER4R7M11 VISHAY-IHLP1616BZER4R7M11 Datasheet
214Kb / 4P
   Low Profile, High Current IHLP® Inductors
Revision: 19-Dec-13
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com