Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TS322600OCFNBXXZD-PF Datasheet (PDF) - Advanced Crystal Technology

TS322600OCFNBXXZD-PF Datasheet PDF - Advanced Crystal Technology
No. de pieza TS322600OCFNBXXZD-PF
Descarga  TS322600OCFNBXXZD-PF Descarga

Tamaño del archivo   752.09 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  ACT [Advanced Crystal Technology]
Página de inicio  http://www.actcrystals.com
Logo ACT - Advanced Crystal Technology
Descripción Electrónicos TCXO/VC-TCXO, 3.2 x 2.5mm, Clipped sine wave

TS322600OCFNBXXZD-PF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TS322600OCFNBXXZD-PF Datasheet PDF - Advanced Crystal Technology

No. de pieza TS322600OCFNBXXZD-PF
Descarga  TS322600OCFNBXXZD-PF Click to download

Tamaño del archivo   752.09 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  ACT [Advanced Crystal Technology]
Página de inicio  http://www.actcrystals.com
Logo ACT - Advanced Crystal Technology
Descripción Electrónicos TCXO/VC-TCXO, 3.2 x 2.5mm, Clipped sine wave

TS322600OCFNBXXZD-PF Datasheet (HTML) - Advanced Crystal Technology

TS322600OCFNBXXZD-PF Datasheet HTML 1Page - Advanced Crystal Technology TS322600OCFNBXXZD-PF Datasheet HTML 2Page - Advanced Crystal Technology TS322600OCFNBXXZD-PF Datasheet HTML 3Page - Advanced Crystal Technology



Número de pieza similar - TS322600OCFNBXXZD-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Zibo Seno Electronic En...
TS3200S ZSELEC-TS3200S Datasheet
143Kb / 2P
   3.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER BRIDGE RECTIFIER
logo
Transcend Information. ...
TS320GSJ25C TRANSCEND-TS320GSJ25C Datasheet
106Kb / 3P
   SATA HDD Enclosure
TS320GSJ25F TRANSCEND-TS320GSJ25F Datasheet
364Kb / 2P
   External HDD
TS320GSJ25P TRANSCEND-TS320GSJ25P Datasheet
156Kb / 3P
   SATA HDD Enclosure
logo
Zibo Seno Electronic En...
TS320S ZSELEC-TS320S Datasheet
143Kb / 2P
   3.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER BRIDGE RECTIFIER
More results


Descripción similar - TS322600OCFNBXXZD-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Advanced Crystal Techno...
TCSW32 ACT-TCSW32 Datasheet
779Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 3.2 x 2.5mm, Clipped sine wave
11042016
TX32SA ACT-TX32SA Datasheet
671Kb / 2P
   TCXO, 3.2 x 2.5mm, Clipped sine wave
24062016
TCSW53 ACT-TCSW53 Datasheet
778Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 5.0 x 3.2mm, Clipped sine wave
12042016
TCSW75LC ACT-TCSW75LC Datasheet
780Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 7.0 x 5.0mm, Clipped sine wave
11042016
TCSW75 ACT-TCSW75 Datasheet
781Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 7.0 x 5.0mm, Clipped sine wave
11042016
logo
QUARTZCOM the communica...
VT7-302 QUARTZCOM-VT7-302 Datasheet
113Kb / 1P
   SMD VC-TCXO Clipped sine wave Output signal clipped sine wave
logo
Advanced Crystal Techno...
TX32CC ACT-TX32CC Datasheet
591Kb / 2P
   TCXO/VC-TCXO, 3.2 x 2.5mm, HCMOS/TTL
25042016
logo
QUARTZCOM the communica...
VT7-705-C QUARTZCOM-VT7-705-C Datasheet
101Kb / 1P
   SMD VC-TCXO Clipped sine wave Output signal clipped sine wave
VT7-252 QUARTZCOM-VT7-252 Datasheet
115Kb / 1P
   Miniature SMD VC-TCXO Clipped sine wave Output signal clipped sine wave
logo
Advanced Crystal Techno...
TX20SA ACT-TX20SA Datasheet
648Kb / 2P
   TCXO, 2.0 x 1.6mm, Clipped sine wave
25042016
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com