Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MC12034BD Datasheet (PDF) - Motorola, Inc

MC12034BD Datasheet PDF - Motorola, Inc
No. de pieza MC12034BD
Descarga  MC12034BD Descarga

Tamaño del archivo   84.35 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Página de inicio  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Descripción Electrónicos MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER

MC12034BD Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MC12034BD Datasheet PDF - Motorola, Inc

No. de pieza MC12034BD
Descarga  MC12034BD Click to download

Tamaño del archivo   84.35 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Página de inicio  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Descripción Electrónicos MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER

MC12034BD Datasheet (HTML) - Motorola, Inc

MC12034BD Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC12034BD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC12034BD Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC12034BD Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc

MC12034BD Detalles de producto

The MC12034A can be used with CMOS synthesizers requiring positive edges to trigger internal counters such as Motorola’s MC145xxx series in a PLL to provide tuning signals up to 2.0 GHz in programmable frequency steps.

• 2.0 GHz Toggle Frequency
• Supply Voltage 4.5 to 5.5 V
• MC12034A for Positive Edge Triggered Synthesizers
• 12mA Maximum, –40 to 85°C, VCC = 5.5 Vdc
• Modulus Control Input is Compatible with Standard CMOS and TTL
• Low–Power 8.5 mA Typical




Número de pieza similar - MC12034BD

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Motorola, Inc
MC1203 MOTOROLA-MC1203 Datasheet
192Kb / 4P
   6-INPUT GATES
MC12033A MOTOROLA-MC12033A Datasheet
85Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 LOW VOLTAGE DUAL MODULUS PRESCALER
MC12033AD MOTOROLA-MC12033AD Datasheet
85Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 LOW VOLTAGE DUAL MODULUS PRESCALER
MC12033AP MOTOROLA-MC12033AP Datasheet
85Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 LOW VOLTAGE DUAL MODULUS PRESCALER
MC12033BD MOTOROLA-MC12033BD Datasheet
85Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 LOW VOLTAGE DUAL MODULUS PRESCALER
More results


Descripción similar - MC12034BD

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Motorola, Inc
MC12033A MOTOROLA-MC12033A Datasheet
85Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 LOW VOLTAGE DUAL MODULUS PRESCALER
MC12025 MOTOROLA-MC12025 Datasheet
73Kb / 2P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12022LVA MOTOROLA-MC12022LVA Datasheet
90Kb / 7P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12028A MOTOROLA-MC12028A Datasheet
97Kb / 5P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12054A MOTOROLA-MC12054A Datasheet
82Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 LOW POWER DUAL MODULUS PRESCALER
MC12023 MOTOROLA-MC12023 Datasheet
67Kb / 2P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64 PRESCALER
MC12075 MOTOROLA-MC12075 Datasheet
74Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64 PRESCALER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12509 LANSDALE-ML12509 Datasheet
5Mb / 12P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
ML12509 LANSDALE-ML12509_08 Datasheet
5Mb / 12P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
ML12013 LANSDALE-ML12013_08 Datasheet
5Mb / 15P
   MECL PLL Components Dual Modulus Prescaler
More results




Acerca de Motorola, Inc


Motorola, Inc. era una compañía de telecomunicaciones multinacional estadounidense que fue fundada en 1928. Tenía su sede en Schaumburg, Illinois y fue uno de los mayores proveedores de teléfonos móviles, equipos de telecomunicaciones y semiconductores. A lo largo de su historia, Motorola fue conocida por su innovación en el campo de las telecomunicaciones, incluido el desarrollo del primer teléfono celular disponible comercialmente, el Dynatac y el primer buscapersonas de dos vías del mundo, el Pageboy.

En 2011, Motorola se dividió en dos compañías separadas: Motorola Mobility y Motorola Solutions. Google luego adquirió la movilidad de Motorola en Google en 2012, y ahora es una subsidiaria de Lenovo. Motorola Solutions se centra en la seguridad pública y las soluciones de comunicación comercial e industrial. La compañía proporciona una amplia gama de productos que incluyen radios bidireccionales, dispositivos de computación móvil y equipos de infraestructura de red.

Motorola fue uno de los pioneros de la industria de los teléfonos móviles y tiene una rica historia de innovación y avances tecnológicos. El legado de la compañía continúa a través de sus subsidiarias y sus tecnología y productos continúan utilizándose en todo el mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com