Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

DTB123TK Datasheet (PDF) - Rohm

DTB123TK Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza DTB123TK_16
Descarga  DTB123TK Descarga

Tamaño del archivo   984.02 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos 500mA/-40V Digital transistor

DTB123TK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
DTB123TK Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza DTB123TK_16
Descarga  DTB123TK Click to download

Tamaño del archivo   984.02 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos 500mA/-40V Digital transistor

DTB123TK Datasheet (HTML) - Rohm

DTB123TK_16 Datasheet HTML 1Page - Rohm DTB123TK_16 Datasheet HTML 2Page - Rohm DTB123TK_16 Datasheet HTML 3Page - Rohm DTB123TK_16 Datasheet HTML 4Page - Rohm DTB123TK_16 Datasheet HTML 5Page - Rohm DTB123TK_16 Datasheet HTML 6Page - Rohm DTB123TK_16 Datasheet HTML 7Page - Rohm



Número de pieza similar - DTB123TK_16

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
DTB123TK ROHM-DTB123TK Datasheet
44Kb / 2P
   Digital transistors (built in resistor)
More results


Descripción similar - DTB123TK_16

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
DTD123TC ROHM-DTD123TC Datasheet
986Kb / 7P
   500mA/40V Digital transistor
DTD123TK ROHM-DTD123TK_12 Datasheet
332Kb / 6P
   NPN 500mA 40V Digital Transistors
DTB114TK ROHM-DTB114TK_1 Datasheet
66Kb / 3P
   -500mA / -40V Digital transistor (with built-in resistor)
DTB123TCHZG ROHM-DTB123TCHZG Datasheet
1Mb / 8P
   -500mA/-40V Digital transistor (with built-in resistor)
DTD123TCHZG ROHM-DTD123TCHZG Datasheet
986Kb / 7P
   500mA/40V Digital transistor (with built-in resistor)
DTB123EK ROHM-DTB123EK_15 Datasheet
911Kb / 9P
   -500mA/-50V Digital transistor
DTB113EC ROHM-DTB113EC Datasheet
1Mb / 8P
   -500mA/-50V Digital transistor
DTB113ZK ROHM-DTB113ZK_15 Datasheet
921Kb / 9P
   500mA/-50V Digital transistor
DTD114EC ROHM-DTD114EC Datasheet
1Mb / 8P
   500mA/50V Digital transistor
DTB113EK ROHM-DTB113EK_15 Datasheet
918Kb / 9P
   -500mA/-50V Digital transistor
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com