Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SHP350PS12 Datasheet (PDF) - XP Power Limited

SHP350PS12 Datasheet PDF - XP Power Limited
No. de pieza SHP350PS12
Descarga  SHP350PS12 Descarga

Tamaño del archivo   3140.61 Kbytes
Page   26 Pages
Fabricante Electrónico  XPPOWER [XP Power Limited]
Página de inicio  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited
Descripción Electrónicos 420 W High Line Output Power

SHP350PS12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SHP350PS12 Datasheet PDF - XP Power Limited

No. de pieza SHP350PS12
Descarga  SHP350PS12 Click to download

Tamaño del archivo   3140.61 Kbytes
Page   26 Pages
Fabricante Electrónico  XPPOWER [XP Power Limited]
Página de inicio  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited
Descripción Electrónicos 420 W High Line Output Power

SHP350PS12 Datasheet (HTML) - XP Power Limited

Back Button SHP350PS12 Datasheet HTML 1Page - XP Power Limited SHP350PS12 Datasheet HTML 2Page - XP Power Limited SHP350PS12 Datasheet HTML 3Page - XP Power Limited SHP350PS12 Datasheet HTML 4Page - XP Power Limited SHP350PS12 Datasheet HTML 5Page - XP Power Limited SHP350PS12 Datasheet HTML 6Page - XP Power Limited SHP350PS12 Datasheet HTML 7Page - XP Power Limited SHP350PS12 Datasheet HTML 8Page - XP Power Limited SHP350PS12 Datasheet HTML 9Page - XP Power Limited SHP350PS12 Datasheet HTML 10Page - XP Power Limited Next Button 



Número de pieza similar - SHP350PS12

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
XP Power Limited
SHP350PS12 XPPOWER-SHP350PS12 Datasheet
654Kb / 5P
   350-1200 Watts SHP Series
SHP350PS12 XPPOWER-SHP350PS12 Datasheet
360Kb / 5P
   3501200 Watts
More results


Descripción similar - SHP350PS12

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Bel Fuse Inc.
MBC600 BEL-MBC600 Datasheet
713Kb / 11P
   600 W standard, 420 W convection cooled
ABC600 BEL-ABC600_V01 Datasheet
711Kb / 12P
   600 W standard, 420 W convection cooled
logo
Infineon Technologies A...
PTFA041501GL INFINEON-PTFA041501GL_09 Datasheet
502Kb / 11P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FETs 150 W, 420-500 MHz
Rev. 03, 2009-04-21
PTFA041501E INFINEON-PTFA041501E Datasheet
437Kb / 11P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FETs 150 W, 420 ??500 MHz
Rev. 01.1, 2010-01-20
PTFA041501GL INFINEON-PTFA041501GL Datasheet
424Kb / 11P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FETs 150 W, 420 ??500 MHz
Rev. 02, 2008-11-21
logo
NEC
UPD160062 NEC-UPD160062 Datasheet
217Kb / 18P
   420-OUTPUT TFT-LCD SOURCE DRIVER
logo
Infineon Technologies A...
PXAD184218FV INFINEON-PXAD184218FV Datasheet
339Kb / 9P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FET 420 W, 28 V, 1805 ??1880 MHz
Rev. 02.1, 2016-12-07
logo
ANADIGICS, Inc
ACA2404 ANADIGICS-ACA2404 Datasheet
272Kb / 12P
   High Output Power Doubler Line Amplifier
logo
WOLFSPEED, INC.
PXAD184218FV WOLFSPEED-PXAD184218FV Datasheet
1Mb / 9P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FET 420 W, 28 V, 1805 – 1880 MHz
Rev. 04, 2023-06-26
logo
Cree, Inc
PXAD184218FV CREE-PXAD184218FV Datasheet
465Kb / 9P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FET 420 W, 28 V, 1805 ??1880 MHz
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com