Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SAR514P Datasheet (PDF) - Rohm

2SAR514P Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza 2SAR514P_13
Descarga  2SAR514P Descarga

Tamaño del archivo   431.48 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor

2SAR514P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2SAR514P Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza 2SAR514P_13
Descarga  2SAR514P Click to download

Tamaño del archivo   431.48 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor

2SAR514P Datasheet (HTML) - Rohm

2SAR514P_13 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR514P_13 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR514P_13 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR514P_13 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR514P_13 Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR514P_13 Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR514P_13 Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR514P_13 Datasheet HTML 8Page - Rohm



Número de pieza similar - 2SAR514P_13

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
2SAR514P5 ROHM-2SAR514P5 Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistors (-80V / -0.7V)
2SAR514PFRA ROHM-2SAR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-80V / -0.7A)
2SAR514P ROHM-2SAR514P_09 Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-80V / -0.7A)
More results


Descripción similar - 2SAR514P_13

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
2SAR514R ROHM-2SAR514R_15 Datasheet
1Mb / 8P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
2SAR514RHZG ROHM-2SAR514RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
2SAR514PFRA ROHM-2SAR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-80V / -0.7A)
2SCR514PHZG ROHM-2SCR514PHZG Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
20181012 - Rev.001
2SCR514PFRA ROHM-2SCR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
2SCR514RHZG ROHM-2SCR514RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 0.7A 80V Middle Power Transistor
20190314 - Rev.001
2SAR372P5 ROHM-2SAR372P5 Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -0.7A -120V Middle Power Transistor
2SAR586D ROHM-2SAR586D Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -5.0A -80V Middle Power Transistor
2SAR574D ROHM-2SAR574D Datasheet
809Kb / 7P
   PNP -2.0A -80V Middle Power Transistor
2SAR564F3 ROHM-2SAR564F3 Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -4A -80V Middle Power Transistor
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com