Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

RQ1C075UNFRA Datasheet (PDF) - Rohm

RQ1C075UNFRA Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza RQ1C075UNFRA
Descarga  RQ1C075UNFRA Descarga

Tamaño del archivo   1540.28 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Middle Power MOSFET

RQ1C075UNFRA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
RQ1C075UNFRA Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza RQ1C075UNFRA
Descarga  RQ1C075UNFRA Click to download

Tamaño del archivo   1540.28 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Middle Power MOSFET

RQ1C075UNFRA Datasheet (HTML) - Rohm

Back Button RQ1C075UNFRA Datasheet HTML 1Page - Rohm RQ1C075UNFRA Datasheet HTML 2Page - Rohm RQ1C075UNFRA Datasheet HTML 3Page - Rohm RQ1C075UNFRA Datasheet HTML 4Page - Rohm RQ1C075UNFRA Datasheet HTML 5Page - Rohm RQ1C075UNFRA Datasheet HTML 6Page - Rohm RQ1C075UNFRA Datasheet HTML 7Page - Rohm RQ1C075UNFRA Datasheet HTML 8Page - Rohm RQ1C075UNFRA Datasheet HTML 9Page - Rohm RQ1C075UNFRA Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



Número de pieza similar - RQ1C075UNFRA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
RQ1C075UN ROHM-RQ1C075UN Datasheet
350Kb / 6P
   1.5V Drive Nch MOSFET
RQ1C075UNHZG ROHM-RQ1C075UNHZG Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 20V 7.5A Small Signal MOSFET
More results


Descripción similar - RQ1C075UNFRA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
RQ1E050RPFRA ROHM-RQ1E050RPFRA Datasheet
1Mb / 14P
   Middle Power MOSFET
QS8M51FRA ROHM-QS8M51FRA Datasheet
2Mb / 22P
   Middle Power MOSFET
QS8J4FRA ROHM-QS8J4FRA Datasheet
1Mb / 14P
   Middle Power MOSFET
RQ3E120BN ROHM-RQ3E120BN Datasheet
2Mb / 12P
   Nch 30V 12A Middle Power MOSFET
RTR030N05FRA ROHM-RTR030N05FRA Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 45V 3A Middle Power MOSFET
RQ6E060AT ROHM-RQ6E060AT Datasheet
2Mb / 14P
   Pch -30V -6A Middle Power MOSFET
RQ6C065BC ROHM-RQ6C065BC Datasheet
2Mb / 15P
   Pch -20V -6.5A Middle Power MOSFET
RQ5E025AT ROHM-RQ5E025AT Datasheet
2Mb / 13P
   Pch -30V -2.5A Middle Power MOSFET
RF4E100AJ ROHM-RF4E100AJ Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 30V 10A Middle Power MOSFET
HP8K22 ROHM-HP8K22 Datasheet
4Mb / 19P
   30V NchNch Middle Power MOSFET
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com