Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BD8314NUV Datasheet (PDF) - Rohm

BD8314NUV Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza BD8314NUV_15
Descarga  BD8314NUV Descarga

Tamaño del archivo   1227.35 Kbytes
Page   25 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Integrated 2.5A MOSFET 1ch Boost Converter

BD8314NUV Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BD8314NUV Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza BD8314NUV_15
Descarga  BD8314NUV Click to download

Tamaño del archivo   1227.35 Kbytes
Page   25 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Integrated 2.5A MOSFET 1ch Boost Converter

BD8314NUV Datasheet (HTML) - Rohm

Back Button BD8314NUV_15 Datasheet HTML 1Page - Rohm BD8314NUV_15 Datasheet HTML 2Page - Rohm BD8314NUV_15 Datasheet HTML 3Page - Rohm BD8314NUV_15 Datasheet HTML 4Page - Rohm BD8314NUV_15 Datasheet HTML 5Page - Rohm BD8314NUV_15 Datasheet HTML 6Page - Rohm BD8314NUV_15 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD8314NUV_15 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD8314NUV_15 Datasheet HTML 9Page - Rohm BD8314NUV_15 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



Número de pieza similar - BD8314NUV_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
BD8314NUV ROHM-BD8314NUV_11 Datasheet
413Kb / 16P
   High-efficiency Step-up Switching Regulator with Built-in Power MOSFET
More results


Descripción similar - BD8314NUV_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
BD8311NUV ROHM-BD8311NUV_15 Datasheet
1Mb / 25P
   Integrated 2.5A MOSFET 1ch Boost Converter
BD8306MUV ROHM-BD8306MUV Datasheet
1Mb / 29P
   Integrated 2.0A MOSFET 1ch Buck-Boost Converter
BD8312HFN ROHM-BD8312HFN_15 Datasheet
1Mb / 25P
   1ch Synchronous Buck Converter Integrated MOSFET
BD8313HFN ROHM-BD8313HFN_15 Datasheet
1Mb / 31P
   1ch Synchronous Buck Converter Integrated MOSFET
logo
ON Semiconductor
LV56351JA ONSEMI-LV56351JA Datasheet
212Kb / 8P
   1ch DC/DC boost converter
August, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LV56351HA SANYO-LV56351HA Datasheet
206Kb / 9P
   1ch DC/DC boost converter
logo
ON Semiconductor
LV56351HA ONSEMI-LV56351HA Datasheet
193Kb / 9P
   1ch DC/DC boost converter
August, 2013
logo
Eutech Microelectronics...
EUP2459 EUTECH-EUP2459 Datasheet
60Kb / 1P
   2.5A, 500KHz Synchronous Boost Converter
logo
Major-Power Technology ...
MA2013 MPOWER-MA2013 Datasheet
184Kb / 2P
   1.2MHz, 2.5A, 24V Output Boost Converter
Rev 1.0
logo
Rohm
BD9G341AEFJ-LB ROHM-BD9G341AEFJ-LB Datasheet
2Mb / 30P
   1ch Buck Converter Integrated FET
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com