Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TGM2543-SM Datasheet (PDF) - TriQuint Semiconductor

TGM2543-SM Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
No. de pieza TGM2543-SM
Descarga  TGM2543-SM Descarga

Tamaño del archivo   890.37 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricante Electrónico  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Página de inicio  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Descripción Electrónicos 4-20 GHz Limiter/LNA

TGM2543-SM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TGM2543-SM Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

No. de pieza TGM2543-SM
Descarga  TGM2543-SM Click to download

Tamaño del archivo   890.37 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricante Electrónico  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Página de inicio  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Descripción Electrónicos 4-20 GHz Limiter/LNA

TGM2543-SM Datasheet (HTML) - TriQuint Semiconductor

Back Button TGM2543-SM Datasheet HTML 1Page - TriQuint Semiconductor TGM2543-SM Datasheet HTML 2Page - TriQuint Semiconductor TGM2543-SM Datasheet HTML 3Page - TriQuint Semiconductor TGM2543-SM Datasheet HTML 4Page - TriQuint Semiconductor TGM2543-SM Datasheet HTML 5Page - TriQuint Semiconductor TGM2543-SM Datasheet HTML 6Page - TriQuint Semiconductor TGM2543-SM Datasheet HTML 7Page - TriQuint Semiconductor TGM2543-SM Datasheet HTML 8Page - TriQuint Semiconductor TGM2543-SM Datasheet HTML 9Page - TriQuint Semiconductor TGM2543-SM Datasheet HTML 10Page - TriQuint Semiconductor Next Button 

TGM2543-SM Detalles de producto

General Description
The TriQuint TGM2543-SM is a combination limiter/LNA which provides 4W CW survivability, 17 dB mid-band gain, and 2 dB mid-band noise figure, with operation across 4-20 GHz. This product features adjustable gain and uses a high performance ceramic package. The TGM2543-SM limiter is designed using TriQuint’s proven standard GaAs VPIN product process, and the LNA function is fabricated with the GaAs pHEMT 0.15μm gate production process.

Product Features
• Frequency Range: 4 - 20 GHz
• Input Power CW Survivability: 4 W
• Gain: 17 dB
• Noise Figure: 2 dB
• OIP3: 28 dBm
• Adjustable gain
• Bias: Vd = 5 V, Id = 100 mA, Vg1 = -0.6 V typical, Vg2 = 1.3V
• Hermetically sealed (MIL-STD-883H TM 1014.13 cond. A1/C1)

Applications
• Receiver front end building block




Número de pieza similar - TGM2543-SM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TriQuint Semiconductor
TGM2635-CP TRIQUINT-TGM2635-CP Datasheet
1Mb / 14P
   X-Band 100 W GaN Power Amplifier
logo
Qorvo, Inc
TGM2635-CP QORVO-TGM2635-CP Datasheet
974Kb / 14P
   X-Band 100 W GaN Power Amplifier
September 2018
More results


Descripción similar - TGM2543-SM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
RFHIC
CL1302D-L RFHIC-CL1302D-L Datasheet
353Kb / 5P
   Limiter-diode LNA
CL2102D-L RFHIC-CL2102D-L Datasheet
425Kb / 5P
   Limiter-diode LNA
logo
Filtronic Compound Semi...
LML221 FILTRONIC-LML221 Datasheet
13Kb / 1P
   2-20 GHz MMIC Limiter
logo
RFHIC
CL3102D-L RFHIC-CL3102D-L Datasheet
383Kb / 5P
   Limiter-diode LNA
logo
Peregrine Semiconductor
PE45140 PSEMI-PE45140 Datasheet
816Kb / 12P
   UltraCMOS짰 Power Limiter 20 MHz?? GHz
logo
Qorvo, Inc
TGA2567-SM QORVO-TGA2567-SM Datasheet
756Kb / 11P
   2 ??20 GHz LNA Amplifier
October 2019
logo
TriQuint Semiconductor
TGA2567-SM TRIQUINT-TGA2567-SM_15 Datasheet
583Kb / 11P
   2 20 GHz LNA Amplifier
logo
Qorvo, Inc
TGL2208-SM QORVO-TGL2208-SM Datasheet
558Kb / 10P
   2 - 20 GHz Dual Stage VPIN Limiter
logo
TriQuint Semiconductor
TGL2208-SM TRIQUINT-TGL2208-SM_15 Datasheet
537Kb / 9P
   2-20 GHz Dual Stage VPIN Limiter
logo
Qorvo, Inc
TGL2217-SM QORVO-TGL2217-SM Datasheet
602Kb / 9P
   0.1 ??20 GHz 10 Watt VPIN Limiter
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com