Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FGD5T120SH Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FGD5T120SH Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FGD5T120SH
Descarga  FGD5T120SH Descarga

Tamaño del archivo   532.18 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 1200 V, 5 A FS Trench IGBT

FGD5T120SH Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FGD5T120SH Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FGD5T120SH
Descarga  FGD5T120SH Click to download

Tamaño del archivo   532.18 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 1200 V, 5 A FS Trench IGBT

FGD5T120SH Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FGD5T120SH Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FGD5T120SH Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FGD5T120SH Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FGD5T120SH Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FGD5T120SH Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FGD5T120SH Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FGD5T120SH Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FGD5T120SH Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor



Número de pieza similar - FGD5T120SH

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
FGD2040G3-F085 ONSEMI-FGD2040G3-F085 Datasheet
130Kb / 6P
   EcoSPARK 3 Ignition IGBT 200 mJ, 400 V, N-Channel Ignition IGBT
February, 2022-Rev. P0
FGD2736G3-F085 ONSEMI-FGD2736G3-F085 Datasheet
932Kb / 9P
   EcoSPARKTM 3 270mJ, 360V, N-Channel Ignition IGBT
August-2017, Rev. 2
FGD2736G3_F085 ONSEMI-FGD2736G3_F085 Datasheet
990Kb / 10P
   N-Channel Ignition IGBT
January, 2017, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FGD2N40 FAIRCHILD-FGD2N40 Datasheet
224Kb / 6P
   400V N-Channel Logic Level IGBT
FGD2N40L FAIRCHILD-FGD2N40L Datasheet
224Kb / 6P
   400V N-Channel Logic Level IGBT
More results


Descripción similar - FGD5T120SH

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
FGH40T120SMDL4 ONSEMI-FGH40T120SMDL4 Datasheet
592Kb / 10P
   IGBT - FS, Trench 1200 V, 40 A
December, 2019 ??Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FGA25N120ANTDTU FAIRCHILD-FGA25N120ANTDTU Datasheet
786Kb / 9P
   1200 V, 25 A NPT Trench IGBT
logo
ON Semiconductor
FGA25N120ANTDTU ONSEMI-FGA25N120ANTDTU Datasheet
1Mb / 9P
   1200 V, 25 A NPT Trench IGBT
October-2017,Rev.3
FGA15N120ANTDTU ONSEMI-FGA15N120ANTDTU Datasheet
907Kb / 9P
   1200 V, 15 A NPT Trench IGBT
October-2017,Rev.3
FGH12040WD ONSEMI-FGH12040WD Datasheet
812Kb / 10P
   IGBT - Field Stop, Trench 1200 V, 40 A
April, 2020 ??Rev. 4
logo
Fairchild Semiconductor
FGH15T120SMD FAIRCHILD-FGH15T120SMD Datasheet
257Kb / 9P
   1200 V, 15 A Field Stop Trench IGBT
FGL12040WD FAIRCHILD-FGL12040WD Datasheet
1Mb / 9P
   1200 V, 40 A Field Stop Trench IGBT
FGH25T120SMD FAIRCHILD-FGH25T120SMD Datasheet
308Kb / 9P
   1200 V, 25 A Field Stop Trench IGBT
logo
ON Semiconductor
FGH40T120SMD ONSEMI-FGH40T120SMD Datasheet
524Kb / 10P
   IGBT - Field Stop, Trench 1200 V, 40 A
July, 2021 ??Rev. 5
logo
Nihon Inter Electronics...
PHMB300BS12 NIEC-PHMB300BS12 Datasheet
276Kb / 3P
   IGBT 300 A 1200 V
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com