Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SR260 Datasheet (PDF) - Frontier Electronics.

SR260 Datasheet PDF - Frontier Electronics.
No. de pieza SR260
Descarga  SR260 Descarga

Tamaño del archivo   432.07 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Página de inicio  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Descripción Electrónicos 2A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

SR260 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SR260 Datasheet PDF - Frontier Electronics.

No. de pieza SR260
Descarga  SR260 Click to download

Tamaño del archivo   432.07 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Página de inicio  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Descripción Electrónicos 2A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

SR260 Datasheet (HTML) - Frontier Electronics.

SR260 Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. SR260 Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics.

SR260 Detalles de producto

PRODUCT FEATURES
1. FLAMMABILITY CLASSIFICATION 94V-0
2. EXTREMELY LOW VF
3. LOW STORED CHARGE
4. MAJORITY CARRIER CONDUCTION
5. LOW POWER LOSS/HIGH EFFICIENCY
6. CASE: TRANSFER MOLDED, DO-41
7. DIMENSIONS IN INCHES AND (MILLIMETERS)
8. LEADS: SOLDERABILITY PER MIL-STD-202 METHOD 208
9. WEIGHT: 0.34 GRAMS
10 RoHS COMPLIANT




Número de pieza similar - SR260

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Won-Top Electronics
SR260 WTE-SR260 Datasheet
49Kb / 3P
   2.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Nanjing International G...
SR260 DGNJDZ-SR260 Datasheet
212Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SR260 PACELEADER-SR260 Datasheet
524Kb / 2P
   2.0AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
SR260 SEMTECH_ELEC-SR260 Datasheet
315Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SR260 SUNMATE-SR260 Datasheet
135Kb / 2P
   2.0A Axial Leaded Schottky Barrier Diode
More results


Descripción similar - SR260

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Frontier Electronics.
SR202 FRONTIER-SR202 Datasheet
126Kb / 2P
   2A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SB2150 FRONTIER-SB2150 Datasheet
423Kb / 2P
   2A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR202-LFR FRONTIER-SR202-LFR Datasheet
127Kb / 2P
   2A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SCS220P-C SECOS-SCS220P-C Datasheet
97Kb / 2P
   2A Schottky Barrier Rectifiers
SK240LFL SECOS-SK240LFL Datasheet
295Kb / 2P
   40V, 2A Schottky Barrier Rectifiers
logo
Frontier Electronics.
SS22 FRONTIER-SS22 Datasheet
182Kb / 2P
   2A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Chip Integration Techno...
SKL22B CITC-SKL22B Datasheet
92Kb / 3P
   2A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SKL22C CITC-SKL22C Datasheet
92Kb / 3P
   2A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B220LWG-ST CITC-B220LWG-ST Datasheet
92Kb / 3P
   2A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B240LWG-S CITC-B240LWG-S Datasheet
90Kb / 3P
   2A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com