Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ZD5221BC2 Datasheet (PDF) - Cystech Electonics Corp.

ZD5221BC2 Datasheet PDF - Cystech Electonics Corp.
No. de pieza ZD5221BC2
Descarga  ZD5221BC2 Descarga

Tamaño del archivo   253.35 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Página de inicio  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.
Descripción Electrónicos 150mW SOD-523 Zener Voltage Regulators

ZD5221BC2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
ZD5221BC2 Datasheet PDF - Cystech Electonics Corp.

No. de pieza ZD5221BC2
Descarga  ZD5221BC2 Click to download

Tamaño del archivo   253.35 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Página de inicio  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.
Descripción Electrónicos 150mW SOD-523 Zener Voltage Regulators

ZD5221BC2 Datasheet (HTML) - Cystech Electonics Corp.

ZD5221BC2 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. ZD5221BC2 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. ZD5221BC2 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. ZD5221BC2 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. ZD5221BC2 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. ZD5221BC2 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp.



Número de pieza similar - ZD5221BC2

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Cystech Electonics Corp...
ZD5221B CYSTEKEC-ZD5221B Datasheet
169Kb / 12P
   Zener Diode Series
ZD5221B CYSTEKEC-ZD5221B Datasheet
252Kb / 7P
   200mW SOD-323 Zener Voltage Regulators
ZD5221B CYSTEKEC-ZD5221B Datasheet
203Kb / 13P
   Zener Diode Series
ZD5221B CYSTEKEC-ZD5221B Datasheet
229Kb / 15P
   Zener Diode Series
ZD5221B CYSTEKEC-ZD5221B Datasheet
203Kb / 13P
   Zener Diode Series
More results


Descripción similar - ZD5221BC2

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
MM5Z2V4ST1 ONSEMI-MM5Z2V4ST1_06 Datasheet
48Kb / 4P
   Zener Voltage Regulators 200 mW SOD-523 Surface Mount
April, 2006 ??Rev. 6
MM5ZXXXST1G ONSEMI-MM5ZXXXST1G Datasheet
179Kb / 5P
   Zener Voltage Regulators 500 mW SOD-523, Tight Tolerance Series
August, 2020 - Rev. 14
logo
Shanghai Shunye Electro...
MM5Z2V4 SHUNYE-MM5Z2V4 Datasheet
402Kb / 3P
   200mW SOD-523 SU R F ACE MOUNT Zener Voltage Regulators
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
MM5ZXXXT SECOS-MM5ZXXXT Datasheet
61Kb / 2P
   150mW , SOT-523 Surface Mount Zener Diodes
logo
UN Semiconducctor INC
BZX584BXX UNSEMI-BZX584BXX Datasheet
2Mb / 6P
   SOD-523 Plastic-Encapsulate Zener Diodes
Revision March 1,2022
logo
Cystech Electonics Corp...
ZD5225AS2 CYSTEKEC-ZD5225AS2 Datasheet
404Kb / 6P
   200mW SOD-323 Zener Voltage Regulators
ZD5227AS2 CYSTEKEC-ZD5227AS2 Datasheet
404Kb / 6P
   200mW SOD-323 Zener Voltage Regulators
ZD5223AS2 CYSTEKEC-ZD5223AS2 Datasheet
404Kb / 6P
   200mW SOD-323 Zener Voltage Regulators
ZD5227BS2 CYSTEKEC-ZD5227BS2 Datasheet
252Kb / 7P
   200mW SOD-323 Zener Voltage Regulators
ZD5226AS2 CYSTEKEC-ZD5226AS2 Datasheet
404Kb / 6P
   200mW SOD-323 Zener Voltage Regulators
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com