Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

1301440058 Datasheet (PDF) - Molex Electronics Ltd.

1301440058 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No. de pieza 1301440058
Descarga  1301440058 Descarga

Tamaño del archivo   46.51 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Página de inicio  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Descripción Electrónicos Safeway Lighted Connector, NEMA 5-20, 125V, Transparent

1301440058 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
1301440058 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No. de pieza 1301440058
Descarga  1301440058 Click to download

Tamaño del archivo   46.51 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Página de inicio  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Descripción Electrónicos Safeway Lighted Connector, NEMA 5-20, 125V, Transparent

1301440058 Datasheet (HTML) - Molex Electronics Ltd.

1301440058 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.


Número de pieza similar - 1301440058

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Molex Electronics Ltd.
1301440050 MOLEX11-1301440050 Datasheet
35Kb / 1P
   Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V, Yellow
1301440051 MOLEX11-1301440051 Datasheet
51Kb / 1P
   Safeway Plug, 3 Pole/3 Wire, Non-NEMA, 15A/125V, 10A/250V
1301440052 MOLEX11-1301440052 Datasheet
42Kb / 1P
   Safeway Plug, 3 Pole/3 Wire, Non-NEMA, 15A/125V, 10A/250V, Yellow
1301440053 MOLEX11-1301440053 Datasheet
53Kb / 1P
   Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-20, 125V
More results


Descripción similar - 1301440058

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Molex Electronics Ltd.
130144-0058 MOLEX11-130144-0058 Datasheet
53Kb / 1P
   Safeway Lighted Connector, NEMA 5-20, 125V, Transparent
1301440076 MOLEX11-1301440076 Datasheet
52Kb / 1P
   Safeway Hospital Plug Right Angle, NEMA 5-20, 125V, Transparent
130144-0076 MOLEX11-130144-0076 Datasheet
59Kb / 1P
   Safeway Hospital Plug Right Angle, NEMA 5-20, 125V, Transparent
130144-0048 MOLEX11-130144-0048 Datasheet
54Kb / 1P
   Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V, Lighted
1301440048 MOLEX11-1301440048 Datasheet
46Kb / 1P
   Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V, Lighted
130144-0084 MOLEX11-130144-0084 Datasheet
45Kb / 1P
   Safeway Hospital Connector, NEMA 5-20, 125V, Black
1301440088 MOLEX11-1301440088 Datasheet
40Kb / 1P
   Safeway Plug 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V, Lighted
130144-0088 MOLEX11-130144-0088 Datasheet
47Kb / 1P
   Safeway Plug 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V, Lighted
130144-0082 MOLEX11-130144-0082 Datasheet
43Kb / 1P
   Safeway Hospital Plug, NEMA 5-20, 125V, Black
1301440083 MOLEX11-1301440083 Datasheet
42Kb / 1P
   Safeway Hospital Plug, NEMA 5-20, 125V, Yellow
More results




Acerca de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. es una subsidiaria de Koch Industries, Inc., y es un fabricante global de soluciones de interconexión electrónica y de fibra óptica.

La compañía fue fundada en 1938 y tiene su sede en Lisle, Illinois.

Molex ofrece una amplia gama de productos de interconexión que incluyen conectores, conjuntos de cables, interruptores y otros componentes pasivos.

Estos productos se utilizan en diversas industrias, incluidas automotriz, comunicaciones de datos, electrónica de consumo, equipos industriales, dispositivos médicos y telecomunicaciones.

Con operaciones e instalaciones en más de 40 países, Molex es conocido por su liderazgo de innovación y tecnología en el mercado de soluciones de interconexión.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com