Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BFR380L3 Datasheet (PDF) - Infineon Technologies AG

BFR380L3 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
No. de pieza BFR380L3_13
Descarga  BFR380L3 Descarga

Tamaño del archivo   587.12 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Página de inicio  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Descripción Electrónicos Collector design supports supply voltage up to 5V

BFR380L3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BFR380L3 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

No. de pieza BFR380L3_13
Descarga  BFR380L3 Click to download

Tamaño del archivo   587.12 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Página de inicio  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Descripción Electrónicos Collector design supports supply voltage up to 5V

BFR380L3 Datasheet (HTML) - Infineon Technologies AG

BFR380L3_13 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BFR380L3_13 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BFR380L3_13 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BFR380L3_13 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BFR380L3_13 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BFR380L3_13 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG



Número de pieza similar - BFR380L3_13

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Infineon Technologies A...
BFR380L3 INFINEON-BFR380L3_10 Datasheet
505Kb / 7P
   NPN Silicon RF Transistor
2010-05-28
More results


Descripción similar - BFR380L3_13

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ATMEL Corporation
U2794B ATMEL-U2794B_05 Datasheet
437Kb / 15P
   Supply Voltage 5V
logo
List of Unclassifed Man...
R9-NBS-UDMK-GP ETC2-R9-NBS-UDMK-GP Datasheet
327Kb / 1P
   Supports up to 15??laptops.
PL8333 ETC2-PL8333 Datasheet
655Kb / 2P
   Wide supply voltage range: 2.4V to 5V
SI-64 ETC2-SI-64 Datasheet
414Kb / 1P
   Supports up to four display outputs
logo
Xilinx, Inc
DS416 XILINX-DS416 Datasheet
1,021Kb / 50P
   Supports up to 2 physical channels
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N2356 NJSEMI-2N2356 Datasheet
236Kb / 1P
   COLLECTOR TO BASE VOLTAGE
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX20307EVKIT MAXIM-MAX20307EVKIT Datasheet
774Kb / 9P
   Supports Fast Drive Signals up to 15MHz
Rev 0; 5/18
logo
Vecow Co., Ltd.
EMBC-2000 VECOW-EMBC-2000 Datasheet
441Kb / 2P
   Supports DDR3L 1866MHz memory, up to 8GB
logo
SHIKUES Electronics
2SB806 SKTECHNOLGY-2SB806 Datasheet
685Kb / 1P
   High collector to emitter voltage
logo
Axiomtek Co., Ltd.
IPC924-212-FL AXIOMTEK-IPC924-212-FL_15 Datasheet
520Kb / 2P
   DC to DC power supply supports 10~30V
More results




Acerca de Infineon Technologies AG


Infineon Technologies es un fabricante líder de semiconductores globales que se especializa en proporcionar soluciones de gestión de energía, seguridad y control para una variedad de industrias como sistemas automotrices, industriales y de comunicación.
La compañía fue fundada en 1999 y tiene su sede en Neubiberg, Alemania.
Infineon ofrece una amplia gama de productos que incluyen microcontroladores, semiconductores de energía, sensores y otros circuitos integrados.
La compañía tiene una fuerte presencia en el mercado global, con operaciones e instalaciones en varios países de todo el mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com