Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TA1294A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1294A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TA1294A
Descarga  TA1294A Descarga

Tamaño del archivo   164.21 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SAW Filter 915MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=26MHz)

TA1294A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TA1294A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TA1294A
Descarga  TA1294A Click to download

Tamaño del archivo   164.21 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SAW Filter 915MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=26MHz)

TA1294A Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1294A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1294A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1294A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1294A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1294A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1294A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1294A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1294A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Número de pieza similar - TA1294A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1294A TAI-SAW-TA1294A Datasheet
7Mb / 8P
   Your Best Partner For Frequency Devices
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1294A GOLLEDGE-TA1294A Datasheet
106Kb / 6P
   SAW Filter 915.0MHz
More results


Descripción similar - TA1294A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1610A TAI-SAW-TA1610A Datasheet
177Kb / 8P
   SAW Filter 915MHz 26MHz BW SMD 1.4x1.1 mm
TA2384A TAI-SAW-TA2384A Datasheet
415Kb / 8P
   SAW Filter 677.5MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=26MHz)
TA1423C TAI-SAW-TA1423C Datasheet
333Kb / 8P
   SAW Filter 915 MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=26MHz)
TA1323A TAI-SAW-TA1323A Datasheet
150Kb / 7P
   SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA0918A TAI-SAW-TA0918A Datasheet
151Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1177A TAI-SAW-TA1177A Datasheet
153Kb / 7P
   SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1689A TAI-SAW-TA1689A Datasheet
237Kb / 9P
   SAW Filter 881.5MHz 25MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1701A TAI-SAW-TA1701A Datasheet
346Kb / 8P
   SAW Filter 897MHz 34.2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1698A TAI-SAW-TA1698A Datasheet
433Kb / 9P
   SAW Filter 2140MHz 60MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA0935A TAI-SAW-TA0935A Datasheet
150Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com