Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TA1282A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1282A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TA1282A
Descarga  TA1282A Descarga

Tamaño del archivo   405.95 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz)

TA1282A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TA1282A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TA1282A
Descarga  TA1282A Click to download

Tamaño del archivo   405.95 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz)

TA1282A Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1282A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1282A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1282A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1282A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1282A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1282A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1282A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Número de pieza similar - TA1282A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1282B TAI-SAW-TA1282B Datasheet
275Kb / 7P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
logo
KEC(Korea Electronics)
TA1282N KEC-TA1282N Datasheet
68Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH CURRENT)
More results


Descripción similar - TA1282A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2311A TAI-SAW-TA2311A Datasheet
1,008Kb / 7P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TA1282B TAI-SAW-TA1282B Datasheet
275Kb / 7P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TA2408A TAI-SAW-TA2408A Datasheet
1Mb / 7P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TA2231A TAI-SAW-TA2231A Datasheet
762Kb / 8P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TA1657A TAI-SAW-TA1657A Datasheet
251Kb / 7P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0x3.0mm
TA2568A TAI-SAW-TA2568A Datasheet
421Kb / 9P
   SAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TA2522ATCA TAI-SAW-TA2522ATCA Datasheet
900Kb / 7P
   TCSAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TA2591ATCA TAI-SAW-TA2591ATCA Datasheet
594Kb / 8P
   TCSAW Filter 2332.5 MHz SMD 3X3 mm (BW=25MHz)
TA2392ATCB TAI-SAW-TA2392ATCB Datasheet
485Kb / 8P
   TCSAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TA2392ATCA TAI-SAW-TA2392ATCA Datasheet
707Kb / 8P
   TCSAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com