Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

63819-0600 Datasheet (PDF) - Molex Electronics Ltd.

63819-0600 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No. de pieza 63819-0600
Descarga  63819-0600 Descarga

Tamaño del archivo   42.47 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Página de inicio  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Descripción Electrónicos Hand Crimp Tool for 1.80mm-Wide Crimp Terminals

63819-0600 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
63819-0600 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No. de pieza 63819-0600
Descarga  63819-0600 Click to download

Tamaño del archivo   42.47 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Página de inicio  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Descripción Electrónicos Hand Crimp Tool for 1.80mm-Wide Crimp Terminals

63819-0600 Datasheet (HTML) - Molex Electronics Ltd.

63819-0600 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.



Número de pieza similar - 63819-0600

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
MolexKits
63819-0000 MOLEXKITS-63819-0000 Datasheet
43Kb / 5P
   Includes EBBI 50D, SPOX BMI, Micro-Fit 3.0 BMI, Mini-Fit BMI Product Families.Pitches range: 1.27mm (.050)" - 4.2mm (.165)"||" "346963
Sealed Bayonet-Style Plug Receptacle and Cable
63819-0000 MOLEXKITS-63819-0000 Datasheet
38Kb / 2P
   3.00mm(.118)Pitch Single Row Free Hanging Plug and Receptacle
logo
Molex Electronics Ltd.
63819-0000 MOLEX11-63819-0000 Datasheet
44Kb / 1P
   Hand Crimp Tool
logo
MolexKits
63819-0100 MOLEXKITS-63819-0100 Datasheet
38Kb / 2P
   Shrouded Gold Vertical Header and Receptacle
logo
Molex Electronics Ltd.
63819-0100 MOLEX11-63819-0100 Datasheet
45Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Crimp Terminals
More results


Descripción similar - 63819-0600

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Molex Electronics Ltd.
63819-0700 MOLEX11-63819-0700 Datasheet
42Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for 1.80mm-Wide Crimp Terminals
0638190600 MOLEX-0638190600 Datasheet
37Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for 1.80mm-Wide Crimp Terminals
11/02/2021
0638190700 MOLEX-0638190700 Datasheet
38Kb / 2P
   Hand Crimp Tool for 1.80mm-Wide Crimp Terminals
11/02/2021
63825-5500 MOLEX11-63825-5500 Datasheet
40Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for 1.80mm (.071) PC Board Crimp Terminals
63825-5500 MOLEX-63825-5500 Datasheet
571Kb / 7P
   Hand Crimp Tool for 1.80mm (.071
09-05-12
63819-0100 MOLEX11-63819-0100 Datasheet
45Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Crimp Terminals
0638253100 MOLEX-0638253100 Datasheet
33Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Crimp Terminals
11/02/2021
63811-5300 MOLEX11-63811-5300 Datasheet
42Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Crimp Terminals
63823-3300 MOLEX11-63823-3300 Datasheet
32Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Crimp Terminals
0638115400 MOLEX-0638115400 Datasheet
38Kb / 2P
   Hand Crimp Tool for Crimp Terminals
11/02/2021
More results




Acerca de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. es una subsidiaria de Koch Industries, Inc., y es un fabricante global de soluciones de interconexión electrónica y de fibra óptica.

La compañía fue fundada en 1938 y tiene su sede en Lisle, Illinois.

Molex ofrece una amplia gama de productos de interconexión que incluyen conectores, conjuntos de cables, interruptores y otros componentes pasivos.

Estos productos se utilizan en diversas industrias, incluidas automotriz, comunicaciones de datos, electrónica de consumo, equipos industriales, dispositivos médicos y telecomunicaciones.

Con operaciones e instalaciones en más de 40 países, Molex es conocido por su liderazgo de innovación y tecnología en el mercado de soluciones de interconexión.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com