Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ITF87056DQT Datasheet (PDF) - Intersil Corporation

ITF87056DQT Datasheet PDF - Intersil Corporation
No. de pieza ITF87056DQT
Descarga  ITF87056DQT Descarga

Tamaño del archivo   226.5 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  INTERSIL [Intersil Corporation]
Página de inicio  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Descripción Electrónicos 5A, 20V, 0.045 Ohm, Dual P-Channel, 2.5V Specified Power MOSFET

ITF87056DQT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
ITF87056DQT Datasheet PDF - Intersil Corporation

No. de pieza ITF87056DQT
Descarga  ITF87056DQT Click to download

Tamaño del archivo   226.5 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  INTERSIL [Intersil Corporation]
Página de inicio  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Descripción Electrónicos 5A, 20V, 0.045 Ohm, Dual P-Channel, 2.5V Specified Power MOSFET

ITF87056DQT Datasheet (HTML) - Intersil Corporation

Back Button ITF87056DQT Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ITF87056DQT Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ITF87056DQT Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ITF87056DQT Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ITF87056DQT Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ITF87056DQT Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ITF87056DQT Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ITF87056DQT Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ITF87056DQT Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ITF87056DQT Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation Next Button 

ITF87056DQT Detalles de producto

Features
• Ultra Low On-Resistance
    - rDS(ON) = 0.045Ω, VGS = −4.5V
    - rDS(ON) = 0.048Ω, VGS = −4.0V
    - rDS(ON) = 0.077Ω, VGS = −2.5V
• 2.5V Gate Drive Capability
• Gate to Source Protection Diode
• Simulation Models
    - Temperature Compensated PSPICE™ and SABER Electrical Models
    - Spice and SABER Thermal Impedance Models
    - www.intersil.com
• Peak Current vs Pulse Width Curve
• Transient Thermal Impedance Curve vs Board Mounting Area
• Switching Time vs RGS Curves




Número de pieza similar - ITF87056DQT

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Intersil Corporation
ITF87052SVT INTERSIL-ITF87052SVT Datasheet
257Kb / 12P
   3A, 20V, 0.115 Ohm, P-Channel, 2.5V Specified Power MOSFET
More results


Descripción similar - ITF87056DQT

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Intersil Corporation
ITF87072DK8T INTERSIL-ITF87072DK8T Datasheet
175Kb / 13P
   6A, 20V, 0.037 Ohm, Dual P-Channel, 2.5V Specified Power MOSFET
ITF87052SVT INTERSIL-ITF87052SVT Datasheet
257Kb / 12P
   3A, 20V, 0.115 Ohm, P-Channel, 2.5V Specified Power MOSFET
ITF87068SQT INTERSIL-ITF87068SQT Datasheet
197Kb / 12P
   9A, 20V, 0.015 Ohm, P-Channel, 2.5V Specified Power MOSFET
ITF87008DQT INTERSIL-ITF87008DQT Datasheet
203Kb / 13P
   7.0A, 20V, 0.023 Ohm, Dual N-Channel, 2.5V Specified Power MOSFET
ITF87012SVT INTERSIL-ITF87012SVT Datasheet
249Kb / 12P
   6A, 20V, 0.035 Ohm, N-Channel, 2.5V Specified Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SI9934DY FAIRCHILD-SI9934DY Datasheet
52Kb / 3P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDW2502PZ FAIRCHILD-FDW2502PZ Datasheet
87Kb / 6P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDS9933 FAIRCHILD-FDS9933 Datasheet
94Kb / 3P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDY2000PZ FAIRCHILD-FDY2000PZ Datasheet
204Kb / 6P
   Dual P-Channel (-2.5V) Specified PowerTrenchR MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDW2504P KEXIN-KDW2504P Datasheet
63Kb / 2P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
More results




Acerca de Intersil Corporation


Intersil Corporation era una compañía de semiconductores estadounidenses que se especializó en el diseño y fabricación de circuitos integrados analógicos y de señal mixta de alto rendimiento.
La compañía fue fundada en 1967 y era conocida por su experiencia en gestión de energía, conversión de datos y tecnologías de radiofrecuencia (RF).
Los productos de Intersil se utilizaron en una amplia gama de aplicaciones, como la electrónica de consumo, industrial, telecomunicaciones y aeroespacial y defensa.
En 2016, Intersil fue adquirido por Renesas Electronics Corporation, una empresa de semiconductores japoneses.
La marca y la tecnología Intersil continúan desarrollándose y vendiendo como parte de la cartera de productos de Renesas.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com