Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HI1276Y Datasheet (PDF) - Intersil Corporation

HI1276Y Datasheet PDF - Intersil Corporation
No. de pieza HI1276Y
Descarga  HI1276Y Descarga

Tamaño del archivo   492.13 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  INTERSIL [Intersil Corporation]
Página de inicio  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Descripción Electrónicos 8-Bit 500 MSPS Flash A/D Converter

HI1276Y Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
HI1276Y Datasheet PDF - Intersil Corporation

No. de pieza HI1276Y
Descarga  HI1276Y Click to download

Tamaño del archivo   492.13 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  INTERSIL [Intersil Corporation]
Página de inicio  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
Descripción Electrónicos 8-Bit 500 MSPS Flash A/D Converter

HI1276Y Datasheet (HTML) - Intersil Corporation

HI1276Y Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation HI1276Y Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation HI1276Y Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation HI1276Y Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation HI1276Y Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation HI1276Y Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation HI1276Y Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation HI1276Y Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation

HI1276Y Detalles de producto

Description

This is a specification that outlines the mechanical and electrical characteristics for the HI1276Y, 8-bit Flash A/D converter IC, in chip (die) form.



Features

• Differential Linearity Error . . . . . . . . . .±0.5 LSB or Less

• Integral Linearity Error. . . . . . . . . . . . . .±0.7 LSB or Less

• Built-In Integral Linearity Compensation Circuit

• Ultra High Speed Operation with Maximum

   Conversion Rate of 500 MSPS (Min)

• Low Input Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . 20pF (Typ)

• Wide Analog Input Bandwidth 300MHz

   (Min. for Full-Scale Input)

• Single Power Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5.2V

• Low Power Consumption . . . . . . . . . . . . . . . 2.8W (Typ)

• Low Error Rate

• Capable of Driving 50Ω Loads



Applications

• Radar Systems

• Communication Systems

• Digital Oscilloscopes

• Direct RF Down-Conversion



 




Número de pieza similar - HI1276Y

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Intersil Corporation
HI1276 INTERSIL-HI1276 Datasheet
102Kb / 11P
   8-Bit, 500 MSPS, Flash A/D Converter
August 1997
HI1276-EV INTERSIL-HI1276-EV Datasheet
102Kb / 11P
   8-Bit, 500 MSPS, Flash A/D Converter
August 1997
HI1276AIL INTERSIL-HI1276AIL Datasheet
102Kb / 11P
   8-Bit, 500 MSPS, Flash A/D Converter
August 1997
More results


Descripción similar - HI1276Y

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Intersil Corporation
HI1276 INTERSIL-HI1276 Datasheet
102Kb / 11P
   8-Bit, 500 MSPS, Flash A/D Converter
August 1997
logo
Fairchild Semiconductor
SPT7750 FAIRCHILD-SPT7750 Datasheet
90Kb / 8P
   8-BIT, 500 MSPS, FLASH A/D CONVERTER
logo
Sony Corporation
CXA1276K SONY-CXA1276K Datasheet
570Kb / 25P
   8-BIT 500 MSPS FLASH A/D CONVERTER
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7750 CADEKA-SPT7750 Datasheet
282Kb / 8P
   8-BIT, 500 MSPS, FLASH A/D CONVERTER
logo
Fairchild Semiconductor
SPT7725 FAIRCHILD-SPT7725 Datasheet
134Kb / 12P
   8-BIT, 300 MSPS, FLASH A/D CONVERTER
logo
Intersil Corporation
HI1396Y INTERSIL-HI1396Y Datasheet
424Kb / 8P
   8-Bit, 125 MSPS Flash A/D Converter
April 1995
logo
Sony Corporation
CXA1396D SONY-CXA1396D Datasheet
377Kb / 22P
   8-bit 125 MSPS Flash A/D Converter
logo
Intersil Corporation
HI1386 INTERSIL-HI1386 Datasheet
83Kb / 9P
   8-Bit, 75 MSPS, Flash A/D Converter
August 1997
HI1176 INTERSIL-HI1176_05 Datasheet
341Kb / 12P
   8-Bit, 20 MSPS, Flash A/D Converter
HI-5700 INTERSIL-HI-5700 Datasheet
746Kb / 12P
   8-Bit, 20 MSPS Flash A/D Converter
More results




Acerca de Intersil Corporation


Intersil Corporation era una compañía de semiconductores estadounidenses que se especializó en el diseño y fabricación de circuitos integrados analógicos y de señal mixta de alto rendimiento.
La compañía fue fundada en 1967 y era conocida por su experiencia en gestión de energía, conversión de datos y tecnologías de radiofrecuencia (RF).
Los productos de Intersil se utilizaron en una amplia gama de aplicaciones, como la electrónica de consumo, industrial, telecomunicaciones y aeroespacial y defensa.
En 2016, Intersil fue adquirido por Renesas Electronics Corporation, una empresa de semiconductores japoneses.
La marca y la tecnología Intersil continúan desarrollándose y vendiendo como parte de la cartera de productos de Renesas.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com