Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQPF7N60C Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF7N60C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FQPF7N60C
Descarga  FQPF7N60C Descarga

Tamaño del archivo   888.3 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 600V N-Channel MOSFET

FQPF7N60C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FQPF7N60C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQPF7N60C
Descarga  FQPF7N60C Click to download

Tamaño del archivo   888.3 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 600V N-Channel MOSFET

FQPF7N60C Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF7N60C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N60C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N60C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N60C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N60C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N60C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N60C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N60C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF7N60C Detalles de producto

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply.

Features
• 4.3A, 600V, RDS(on) = 1.0Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 29 nC)
• Low Crss ( typical 16 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Número de pieza similar - FQPF7N60C

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF7N60 FAIRCHILD-FQPF7N60 Datasheet
604Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
FQPF7N60 KERSEMI-FQPF7N60 Datasheet
780Kb / 7P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF7N60 ISC-FQPF7N60 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


Descripción similar - FQPF7N60C

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N60 FAIRCHILD-FQB3N60 Datasheet
581Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FCB11N60F FAIRCHILD-FCB11N60F Datasheet
1,004Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCH47N60F_0605 FAIRCHILD-FCH47N60F_0605 Datasheet
978Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCA16N60 FAIRCHILD-FCA16N60_06 Datasheet
962Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQAF7N60 FAIRCHILD-FQAF7N60 Datasheet
578Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCI7N60 FAIRCHILD-FCI7N60 Datasheet
951Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP16N60 FAIRCHILD-FCP16N60 Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FCD5N60 FAIRCHILD-FCD5N60 Datasheet
947Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQB3N60C FAIRCHILD-FQB3N60C Datasheet
753Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP3N60C FAIRCHILD-FQP3N60C Datasheet
738Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP260N60E FAIRCHILD-FCP260N60E Datasheet
283Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com