Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HD74HCT125 Datasheet (PDF) - Hitachi Semiconductor

HD74HCT125 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor
No. de pieza HD74HCT125
Descarga  HD74HCT125 Descarga

Tamaño del archivo   47.83 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
Descripción Electrónicos Quad. Bus Buffer Gates (with 3-state outputs)

HD74HCT125 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
HD74HCT125 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor

No. de pieza HD74HCT125
Descarga  HD74HCT125 Click to download

Tamaño del archivo   47.83 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
Descripción Electrónicos Quad. Bus Buffer Gates (with 3-state outputs)

HD74HCT125 Datasheet (HTML) - Hitachi Semiconductor

HD74HCT125 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor HD74HCT125 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor HD74HCT125 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor HD74HCT125 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor HD74HCT125 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor HD74HCT125 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor HD74HCT125 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor HD74HCT125 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor HD74HCT125 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor

HD74HCT125 Detalles de producto

Description
The HD74HCT125, HD74HCT126 require the 3-state control input C to be taken high to put the output into the high impedance condition, whereas the HD74HCT125, HD74HCT126 requires the control input to be low to put the output into high impedance.

Features
• LSTTL Output Logic Level Compatibility as well as CMOS Output Compatibility
• High Speed Operation: tpd (A to Y) = 12 ns typ (CL = 50 pF)
• High Output Current: Fanout of 15 LSTTL Loads
• Wide Operating Voltage: VCC = 4.5 to 5.5 V
• Low Input Current: 1 µA max
• Low Quiescent Supply Current: ICC (static) = 4 µA max (Ta = 25°C)




Número de pieza similar - HD74HCT125

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
HD74HCT125 RENESAS-HD74HCT125 Datasheet
94Kb / 9P
   Quad. Bus Buffer Gates (with 3-state outputs)
HD74HCT125FPEL RENESAS-HD74HCT125FPEL Datasheet
94Kb / 9P
   Quad. Bus Buffer Gates (with 3-state outputs)
HD74HCT125P RENESAS-HD74HCT125P Datasheet
94Kb / 9P
   Quad. Bus Buffer Gates (with 3-state outputs)
HD74HCT125TELL RENESAS-HD74HCT125TELL Datasheet
94Kb / 9P
   Quad. Bus Buffer Gates (with 3-state outputs)
More results


Descripción similar - HD74HCT125

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV126A RENESAS-HD74LV126A Datasheet
75Kb / 10P
   Quad. Bus Buffer Gates with 3-state Outputs
HD74HC125 RENESAS-HD74HC125 Datasheet
104Kb / 9P
   Quad. Bus Buffer Gates (with 3-state outputs)
HD74LVC125A RENESAS-HD74LVC125A Datasheet
183Kb / 7P
   Quad. Bus Buffer Gates with 3-state Outputs
RD74LVC126B RENESAS-RD74LVC126B Datasheet
99Kb / 9P
   Quad. Bus Buffer Gates with 3-state Outputs
HD74LV126A RENESAS-HD74LV126A_15 Datasheet
100Kb / 12P
   Quad. Bus Buffer Gates with 3-state Outputs
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LV126A HITACHI-HD74LV126A Datasheet
58Kb / 14P
   Quad. Bus Buffer Gates with 3-state Outputs
HD74HC125 HITACHI-HD74HC125 Datasheet
49Kb / 10P
   Quad. Bus Buffer Gates (with 3-state outputs)
HD74LVC125A HITACHI-HD74LVC125A Datasheet
40Kb / 9P
   Quad. Bus Buffer Gates with 3-state Outputs
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV125A RENESAS-HD74LV125A Datasheet
80Kb / 10P
   Quad. Bus Buffer Gates with 3-state Outputs
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LV125A HITACHI-HD74LV125A Datasheet
65Kb / 15P
   Quad. Bus Buffer Gates with 3-state Outputs
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV125A RENESAS-HD74LV125A_15 Datasheet
105Kb / 12P
   Quad. Bus Buffer Gates with 3-state Outputs
More results




Acerca de Hitachi Semiconductor


Hitachi Semiconductor es una subsidiaria de Hitachi, Ltd., una compañía japonesa que se especializa en el diseño y fabricación de semiconductores.
La compañía se estableció en 1970 y tiene su sede en Tokio, Japón.
Hitachi Semiconductor ofrece una amplia gama de productos que incluyen productos de memoria, microcontroladores, ICS de administración de energía y otros semiconductores analógicos y digitales.
Los productos de la compañía se utilizan en diversas aplicaciones, como la electrónica de consumo, los sistemas automotrices y los equipos industriales.
Hitachi Semiconductor es conocido por su experiencia en tecnología de semiconductores y su capacidad para ofrecer productos confiables y de alta calidad a sus clientes.
La compañía tiene operaciones e instalaciones en varios países de todo el mundo y trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para proporcionar soluciones de semiconductores personalizadas que satisfagan sus requisitos y necesidades específicas.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com