Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HD74HC73 Datasheet (PDF) - Hitachi Semiconductor

HD74HC73 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor
No. de pieza HD74HC73
Descarga  HD74HC73 Descarga

Tamaño del archivo   57.63 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
Descripción Electrónicos Dual J-K Flip-Flops (with Clear)

HD74HC73 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
HD74HC73 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor

No. de pieza HD74HC73
Descarga  HD74HC73 Click to download

Tamaño del archivo   57.63 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
Descripción Electrónicos Dual J-K Flip-Flops (with Clear)

HD74HC73 Datasheet (HTML) - Hitachi Semiconductor

HD74HC73 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor HD74HC73 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor HD74HC73 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor HD74HC73 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor HD74HC73 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor HD74HC73 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor HD74HC73 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor HD74HC73 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor HD74HC73 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor

HD74HC73 Detalles de producto

Description
The flip-flop is edge sensitive to the clock input and change state on the negative going transition of the clock pulse. Each flip-flop has independent, J, K, clock, and clear inputs and Q and Q outputs. Clear is independent of the clock and accomplished by a low level on the input.

Features
• High Speed Operation: tpd (Clock to Q) = 18 ns typ (CL = 50 pF)
• High Output Current: Fanout of 10 LSTTL Loads
• Wide Operating Voltage: VCC = 2 to 6 V
• Low Input Current: 1 µA max
• Low Quiescent Supply Current: ICC (static) = 2 µA max (Ta = 25°C)




Número de pieza similar - HD74HC73

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC73 RENESAS-HD74HC73 Datasheet
107Kb / 8P
   Dual J-K Flip-Flops (with Clear)
HD74HC73FPEL RENESAS-HD74HC73FPEL Datasheet
107Kb / 8P
   Dual J-K Flip-Flops (with Clear)
HD74HC73P RENESAS-HD74HC73P Datasheet
107Kb / 8P
   Dual J-K Flip-Flops (with Clear)
HD74HC73RPEL RENESAS-HD74HC73RPEL Datasheet
107Kb / 8P
   Dual J-K Flip-Flops (with Clear)
More results


Descripción similar - HD74HC73

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
SN54107 TI-SN54107 Datasheet
493Kb / 12P
[Old version datasheet]   DUAL J-K FLIP-FLOPS WITH CLEAR
SN5473 TI1-SN5473_15 Datasheet
872Kb / 17P
[Old version datasheet]   DUAL J-K FLIP-FLOPS WITH CLEAR
SN74HC73D TI1-SN74HC73D Datasheet
123Kb / 4P
[Old version datasheet]   DUAL J-K FLIP-FLOPS WITH CLEAR
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC107 HITACHI-HD74HC107 Datasheet
57Kb / 9P
   Dual J-K Flip-Flops (with Clear)
logo
National Semiconductor ...
MM54HC73 NSC-MM54HC73 Datasheet
140Kb / 6P
   Dual J-K Flip-Flops with Clear
logo
Texas Instruments
SN54107 TI1-SN54107_15 Datasheet
841Kb / 16P
[Old version datasheet]   DUAL J-K FLIP-FLOPS WITH CLEAR
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LS73A HITACHI-HD74LS73A Datasheet
66Kb / 6P
   Dual J-K Flip-Flops(with Clear)
logo
Renesas Technology Corp
HD74LS73A RENESAS-HD74LS73A Datasheet
93Kb / 7P
   Dual J-K Flip-Flops (with Clear)
HD74HC73 RENESAS-HD74HC73 Datasheet
107Kb / 8P
   Dual J-K Flip-Flops (with Clear)
HD74HC107 RENESAS-HD74HC107_15 Datasheet
127Kb / 10P
   Dual J-K Flip-Flops (with Clear)
More results




Acerca de Hitachi Semiconductor


Hitachi Semiconductor es una subsidiaria de Hitachi, Ltd., una compañía japonesa que se especializa en el diseño y fabricación de semiconductores.
La compañía se estableció en 1970 y tiene su sede en Tokio, Japón.
Hitachi Semiconductor ofrece una amplia gama de productos que incluyen productos de memoria, microcontroladores, ICS de administración de energía y otros semiconductores analógicos y digitales.
Los productos de la compañía se utilizan en diversas aplicaciones, como la electrónica de consumo, los sistemas automotrices y los equipos industriales.
Hitachi Semiconductor es conocido por su experiencia en tecnología de semiconductores y su capacidad para ofrecer productos confiables y de alta calidad a sus clientes.
La compañía tiene operaciones e instalaciones en varios países de todo el mundo y trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para proporcionar soluciones de semiconductores personalizadas que satisfagan sus requisitos y necesidades específicas.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com