Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

1N5333B Datasheet (PDF) - Tiger Electronic Co.,Ltd

1N5333B Datasheet PDF - Tiger Electronic Co.,Ltd
No. de pieza 1N5333B
Descarga  1N5333B Descarga

Tamaño del archivo   811.1 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  TGS [Tiger Electronic Co.,Ltd]
Página de inicio  http://www.tgselec.com
Logo TGS - Tiger Electronic Co.,Ltd
Descripción Electrónicos Silicon planar power zener diodes

1N5333B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
1N5333B Datasheet PDF - Tiger Electronic Co.,Ltd

No. de pieza 1N5333B
Descarga  1N5333B Click to download

Tamaño del archivo   811.1 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  TGS [Tiger Electronic Co.,Ltd]
Página de inicio  http://www.tgselec.com
Logo TGS - Tiger Electronic Co.,Ltd
Descripción Electrónicos Silicon planar power zener diodes

1N5333B Datasheet (HTML) - Tiger Electronic Co.,Ltd

1N5333B Datasheet HTML 1Page - Tiger Electronic Co.,Ltd 1N5333B Datasheet HTML 2Page - Tiger Electronic Co.,Ltd 1N5333B Datasheet HTML 3Page - Tiger Electronic Co.,Ltd 1N5333B Datasheet HTML 4Page - Tiger Electronic Co.,Ltd 1N5333B Datasheet HTML 5Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

1N5333B Detalles de producto

POWER DISSIPATION: 5.0 W

FEATURES
◇ Silicon planar power zener diodes
◇ For use in stabilizing and clipping curcuits with high
   power rating.
◇ Standard zener voltage tolerance is ±10%. Add
   suffix"B" for ±5% tolerance. other zener voltage
   and tolerances are available upon request.




Número de pieza similar - 1N5333B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Motorola, Inc
1N5333B MOTOROLA-1N5333B Datasheet
87Kb / 6P
   5 WATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
logo
Diotech Company.
1N5333B DIOTECH-1N5333B Datasheet
869Kb / 3P
   5W SILICON ZENER DIODE
logo
Guangdong Kexin Industr...
1N5333B KEXIN-1N5333B Datasheet
2Mb / 5P
   Zener Diodes
logo
Boca Semiconductor Corp...
1N5333B BOCA-1N5333B Datasheet
428Kb / 5P
   5 Watt Surmetic 40 Silicon Zener Diodes
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5333B EIC-1N5333B Datasheet
59Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
More results


Descripción similar - 1N5333B

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Semtech Corporation
ZMU100 SEMTECH-ZMU100 Datasheet
134Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
logo
GOOD-ARK Electronics
1N4728 GOOD-ARK-1N4728 Datasheet
34Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Nanjing International G...
ZM1.5C DGNJDZ-ZM1.5C Datasheet
83Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MMGZ5221BPT CHENMKO-MMGZ5221BPT Datasheet
120Kb / 5P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX85C SEMTECH_ELEC-BZX85C Datasheet
254Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N957 NJSEMI-1N957 Datasheet
140Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
1N4727A NJSEMI-1N4727A Datasheet
164Kb / 2P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
ZM4728A PACELEADER-ZM4728A Datasheet
179Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Kingtronics Internation...
1N4727A-1N4761A KINGTRONICS-1N4727A-1N4761A Datasheet
499Kb / 5P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Semtech Corporation
BZV85 SEMTECH-BZV85 Datasheet
277Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES???
logo
GOOD-ARK Electronics
ZM4728 GOOD-ARK-ZM4728 Datasheet
35Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com