Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQD5N20TF Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD5N20TF Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FQD5N20TF
Descarga  FQD5N20TF Descarga

Tamaño del archivo   701.49 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 200V N-Channel MOSFET

FQD5N20TF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FQD5N20TF Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQD5N20TF
Descarga  FQD5N20TF Click to download

Tamaño del archivo   701.49 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 200V N-Channel MOSFET

FQD5N20TF Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD5N20TF Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD5N20TF Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD5N20TF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD5N20TF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD5N20TF Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD5N20TF Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD5N20TF Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD5N20TF Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD5N20TF Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor



Número de pieza similar - FQD5N20TF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N20 FAIRCHILD-FQD5N20 Datasheet
695Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD5N20 ISC-FQD5N20 Datasheet
304Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N20L FAIRCHILD-FQD5N20L Datasheet
529Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD5N20LTM FAIRCHILD-FQD5N20LTM Datasheet
863Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.8 A, 1.2
FQD5N20L FAIRCHILD-FQD5N20L_08 Datasheet
624Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results


Descripción similar - FQD5N20TF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com