Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AM-143-AMC-143 Datasheet (PDF) - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

AM-143-AMC-143 Datasheet PDF - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
No. de pieza AM-143-AMC-143
Descarga  AM-143-AMC-143 Descarga
Tamaño del archivo   85.41 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Página de inicio  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Descripción Electrónicos Low Noise Amplifier, 16 dB Gain

AM-143-AMC-143 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AM-143-AMC-143 Datasheet PDF - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

No. de pieza AM-143-AMC-143
Descarga  AM-143-AMC-143 Click to download

Tamaño del archivo   85.41 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Página de inicio  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Descripción Electrónicos Low Noise Amplifier, 16 dB Gain

AM-143-AMC-143 Datasheet (HTML) - M/A-COM Technology Solutions, Inc.




Número de pieza similar - AM-143-AMC-143

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
M/A-COM Technology Solu...
AM-143-AMC-143 MA-COM-AM-143-AMC-143_15 Datasheet
85Kb / 3P
Low Noise Amplifier
More results


Descripción similar - AM-143-AMC-143

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
M/A-COM Technology Solu...
AM-143 MA-COM-AM-143 Datasheet
85Kb / 3P
Low Noise Amplifier, 16 dB Gain, 5 - 500 MHz
AM-143 MA-COM-AM-143_15 Datasheet
539Kb / 4P
Low Noise Amplifier, 16 dB Gain, 5 - 500 MHz
AM-160 MA-COM-AM-160_15 Datasheet
455Kb / 4P
Low Noise Amplifier, 28 dB Gain
AM-AMC-AMS-162 MA-COM-AM-AMC-AMS-162 Datasheet
95Kb / 3P
Low Noise Amplifier, 12.5 dB Gain,
AM-153 MA-COM-AM-153 Datasheet
64Kb / 2P
Low Noise Amplifier, 12 dB Gain
AM-153 MA-COM-AM-153_15 Datasheet
411Kb / 3P
Low Noise Amplifier, 12 dB Gain
logo
United Monolithic Semic...
CHA2292 UMS-CHA2292_07 Datasheet
221Kb / 7P
16-24GHz Low Noise, Variable Gain Amplifier
CHA2292 UMS-CHA2292_15 Datasheet
158Kb / 6P
16-24GHz Low Noise, Variable Gain Amplifier
logo
Tyco Electronics
AM-160 MACOM-AM-160_1 Datasheet
214Kb / 3P
Low Noise Amplifier, 28 dB Gain, 100 - 600 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
AMS-162 MA-COM-AMS-162_15 Datasheet
624Kb / 4P
Low Noise Amplifier, 12.5 dB Gain, 10 - 100 MHz
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com