Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TB0993A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TB0993A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TB0993A
Descarga  TB0993A Descarga

Tamaño del archivo   286.99 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SAW Filter 152MHz 36MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)

TB0993A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TB0993A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TB0993A
Descarga  TB0993A Click to download

Tamaño del archivo   286.99 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SAW Filter 152MHz 36MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)

TB0993A Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TB0993A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB0993A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB0993A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB0993A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB0993A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB0993A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Número de pieza similar - TB0993A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Golledge Electronics Lt...
TB0993A GOLLEDGE-TB0993A Datasheet
58Kb / 6P
   SAW Filter 152.0MHz
More results


Descripción similar - TB0993A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB1052A TAI-SAW-TB1052A Datasheet
309Kb / 7P
   SAW Filter 307.2MHz 62MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
TB1106A TAI-SAW-TB1106A Datasheet
100Kb / 7P
   SAW Filter 276.5MHz 40MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
TB1166A TAI-SAW-TB1166A Datasheet
117Kb / 7P
   SAW Filter 46.3MHz 21MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
TA2685A TAI-SAW-TA2685A Datasheet
443Kb / 6P
   SAW Filter 752MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=36MHz)
TB1031A TAI-SAW-TB1031A Datasheet
297Kb / 7P
   SAW Filter 307.2MHz 41MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
TB1069A TAI-SAW-TB1069A Datasheet
168Kb / 8P
   SAW Filter 534.5MHz 0.4MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
TB1163A TAI-SAW-TB1163A Datasheet
101Kb / 7P
   SAW Filter 140MHz 13MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
TA2555A TAI-SAW-TA2555A Datasheet
473Kb / 7P
   SAW Filter 160MHz SMD 7.0횞5.0 mm (BW=8MHz)
TA2428A TAI-SAW-TA2428A Datasheet
406Kb / 7P
   SAW Filter 752MHz SMD 3.0횞3.0 mm (BW=36MHz)
TB1036A TAI-SAW-TB1036A Datasheet
297Kb / 6P
   SAW Filter 130.34MHz 27MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com