Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

RHRD660 Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

RHRD660 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza RHRD660
Descarga  RHRD660 Descarga

Tamaño del archivo   374.09 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 6A, 600V Hyperfast Diodes

RHRD660 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
RHRD660 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza RHRD660
Descarga  RHRD660 Click to download

Tamaño del archivo   374.09 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 6A, 600V Hyperfast Diodes

RHRD660 Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

RHRD660 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor RHRD660 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor RHRD660 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor RHRD660 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor RHRD660 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor

RHRD660 Detalles de producto

The RHRD660 and RHRD660S are hyperfast diodes with soft recovery characteristics (trr < 30ns). They have half the recovery time of ultrafast diodes and are silicon nitride passivated ion-implanted epitaxial planar construction.

Features
• Hyperfast with Soft Recovery. . . . . . . . . . . . . . . . . . <30ns
• Operating Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175°C
• Reverse Voltage Up To. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600V
• Avalanche Energy Rated
• Planar Construction

Applications
• Switching Power Supplies
• Power Switching Circuits
• General Purpose




Número de pieza similar - RHRD660

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Intersil Corporation
RHRD660 INTERSIL-RHRD660 Datasheet
71Kb / 4P
   6A, 600V Hyperfast Diodes
RHRD660S INTERSIL-RHRD660S Datasheet
71Kb / 4P
   6A, 600V Hyperfast Diodes
logo
Fairchild Semiconductor
RHRD660S9A FAIRCHILD-RHRD660S9A_11 Datasheet
844Kb / 5P
   6A, 600V Hyperfast Diodes
RHRD660S9A_F085 FAIRCHILD-RHRD660S9A_F085 Datasheet
553Kb / 5P
   6A, 600V Hyperfast Diodes
More results


Descripción similar - RHRD660

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
RHRD660S9A_F085 FAIRCHILD-RHRD660S9A_F085 Datasheet
553Kb / 5P
   6A, 600V Hyperfast Diodes
RHRD660S9A FAIRCHILD-RHRD660S9A_11 Datasheet
844Kb / 5P
   6A, 600V Hyperfast Diodes
logo
Intersil Corporation
RHRD660 INTERSIL-RHRD660 Datasheet
71Kb / 4P
   6A, 600V Hyperfast Diodes
RHRP640CC INTERSIL-RHRP640CC Datasheet
82Kb / 5P
   6A, 400V - 600V Hyperfast Dual Diodes
RHRD6120 INTERSIL-RHRD6120 Datasheet
76Kb / 4P
   6A, 1200V Hyperfast Diodes
logo
Fairchild Semiconductor
RHRP860 FAIRCHILD-RHRP860_11 Datasheet
484Kb / 5P
   8A,600V Hyperfast Diodes
RURD660 FAIRCHILD-RURD660 Datasheet
392Kb / 5P
   6A, 600V Ultrafast Diodes
logo
Intersil Corporation
RURD660 INTERSIL-RURD660 Datasheet
85Kb / 4P
   6A, 600V Ultrafast Diodes
logo
Fairchild Semiconductor
RHRP3060 FAIRCHILD-RHRP3060_05 Datasheet
669Kb / 5P
   30A, 600V Hyperfast Diodes
RHRP860_F085 FAIRCHILD-RHRP860_F085 Datasheet
484Kb / 5P
   8A,600V Hyperfast Diodes
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com