Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

RHRD440 Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

RHRD440 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza RHRD440
Descarga  RHRD440 Descarga

Tamaño del archivo   353.43 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 4A, 400V - 600V Hyperfast Diodes

RHRD440 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
RHRD440 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza RHRD440
Descarga  RHRD440 Click to download

Tamaño del archivo   353.43 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 4A, 400V - 600V Hyperfast Diodes

RHRD440 Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

RHRD440 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor RHRD440 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor RHRD440 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor RHRD440 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor RHRD440 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor

RHRD440 Detalles de producto

The RHRD440, RHRD460, RHRD440S and RHRD460S are hyperfast diodes with soft recovery characteristics (trr < 30ns). They have half the recovery time of ultrafast diodes and are of silicon nitride passivated ion-implanted epitaxial planar construction.

Features
• Hyperfast with Soft Recovery. . . . . . . . . . . . . . . . . . <30ns
• Operating Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175°C
• Reverse Voltage Up to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600V
• Avalanche Energy Rated
• Planar Construction

Applications
• Switching Power Supplies
• Power Switching Circuits
• General Purpose




Número de pieza similar - RHRD440

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Intersil Corporation
RHRD440 INTERSIL-RHRD440 Datasheet
50Kb / 4P
   RHRD4120 RHRD4120S
RHRD440CC INTERSIL-RHRD440CC Datasheet
50Kb / 4P
   4A, 400V - 600V Hyperfast Dual Diodes
RHRD440CCS INTERSIL-RHRD440CCS Datasheet
50Kb / 4P
   4A, 400V - 600V Hyperfast Dual Diodes
RHRD440S INTERSIL-RHRD440S Datasheet
50Kb / 4P
   RHRD4120 RHRD4120S
More results


Descripción similar - RHRD440

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Intersil Corporation
RHRD440CC INTERSIL-RHRD440CC Datasheet
50Kb / 4P
   4A, 400V - 600V Hyperfast Dual Diodes
logo
Fairchild Semiconductor
RHRP1560 FAIRCHILD-RHRP1560 Datasheet
357Kb / 5P
   15A, 400V - 600V Hyperfast Diodes
RHRP3040 FAIRCHILD-RHRP3040 Datasheet
341Kb / 5P
   30A, 400V - 600V Hyperfast Diodes
RHRP840 FAIRCHILD-RHRP840 Datasheet
365Kb / 5P
   8A, 400V - 600V Hyperfast Diodes
logo
Intersil Corporation
RHRP840 INTERSIL-RHRP840 Datasheet
49Kb / 4P
   8A, 400V - 600V Hyperfast Diodes
RHRU5040 INTERSIL-RHRU5040 Datasheet
57Kb / 4P
   50A, 400V - 600V Hyperfast Diodes
RHRU7540 INTERSIL-RHRU7540 Datasheet
60Kb / 4P
   75A, 400V - 600V Hyperfast Diodes
logo
Fairchild Semiconductor
RHRP1540 FAIRCHILD-RHRP1540 Datasheet
357Kb / 5P
   15A, 400V - 600V Hyperfast Diodes
logo
Intersil Corporation
RHRG3040 INTERSIL-RHRG3040 Datasheet
46Kb / 4P
   30A, 400V - 600V Hyperfast Diodes
RHRP3040 INTERSIL-RHRP3040 Datasheet
46Kb / 4P
   30A, 400V - 600V Hyperfast Diodes
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com