Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MM74HCT14N Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

MM74HCT14N Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza MM74HCT14N
Descarga  MM74HCT14N Descarga

Tamaño del archivo   87.48 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos Hex Inverting Schmitt Trigger

MM74HCT14N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MM74HCT14N Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza MM74HCT14N
Descarga  MM74HCT14N Click to download

Tamaño del archivo   87.48 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos Hex Inverting Schmitt Trigger

MM74HCT14N Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

MM74HCT14N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor MM74HCT14N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor MM74HCT14N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor MM74HCT14N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor MM74HCT14N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor MM74HCT14N Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor

MM74HCT14N Detalles de producto

Description

The MM74HCT14 utilizes advanced silicon-gate CMOS technology to achieve the low power dissipation and high noise immunity of standard CMOS, as well as the capability to drive 10 LS-TTL loads. The 74HCT logic family is functionally and pinout compatible with the standard 74LS logic family. Inputs are protected from damage due to static discharge by internal diode clamps to VCC and ground.



Features

ƒ Typical Propagation Delay: 13ns

ƒ Wide Power Supply Range: 4.5V–5.5V

ƒ Low Quiescent Current: 10µA Maximum

ƒ Low Input Current: 1µA Maximum

ƒ Fanout of 10 LS-TTL Loads

ƒ Typical Hysteresis Voltage: 0.6V at VCC = 4.5V

ƒ TTL, LS Pin-out and Input Threshold Compatible




Número de pieza similar - MM74HCT14N

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HCT14N FAIRCHILD-MM74HCT14N Datasheet
94Kb / 7P
   Hex Inverting Schmitt Trigger
More results


Descripción similar - MM74HCT14N

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NXP Semiconductors
74ALVC14 PHILIPS-74ALVC14 Datasheet
92Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 03-15 February 2005
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC14 FAIRCHILD-MM74HC14 Datasheet
91Kb / 8P
   Hex Inverting Schmitt Trigger
logo
NXP Semiconductors
74AHC14 PHILIPS-74AHC14 Datasheet
103Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
1999 Sep 27
74AHC14D-T NXP-74AHC14D-T Datasheet
123Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 05-4 May 2009
74AHC_AHCT14 PHILIPS-74AHC_AHCT14_15 Datasheet
123Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 05-4 May 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC14-Q100 NEXPERIA-74HC14-Q100 Datasheet
271Kb / 17P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 7 - 13 August 2021
74LV14 NEXPERIA-74LV14 Datasheet
259Kb / 15P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 9 - 14 September 2021
74LV14A NEXPERIA-74LV14A Datasheet
239Kb / 13P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 4 - 29 April 2021
logo
NXP Semiconductors
74HCT14 PHILIPS-74HCT14 Datasheet
120Kb / 23P
   Hex inverting Schmitt trigger
2003 Oct 30
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HCT14 FAIRCHILD-MM74HCT14_05 Datasheet
94Kb / 7P
   Hex Inverting Schmitt Trigger
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com