Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LM2903M Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

LM2903M Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza LM2903M
Descarga  LM2903M Descarga

Tamaño del archivo   149.57 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos Single Supply Operation: 2V to 36V

LM2903M Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
LM2903M Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza LM2903M
Descarga  LM2903M Click to download

Tamaño del archivo   149.57 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos Single Supply Operation: 2V to 36V

LM2903M Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

LM2903M Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor LM2903M Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor LM2903M Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor LM2903M Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor LM2903M Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor LM2903M Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor LM2903M Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor LM2903M Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

LM2903M Detalles de producto

Description
The LM2903, LM393/LM393A, LM293A consist of two independent voltage comparators designed to operate from a single power supply over a wide voltage range.

Features
• Single Supply Operation: 2V to 36V
• Dual Supply Operation: 1V to 18V
• Allow Comparison of Voltages Near Ground Potential
• Low Current Drain 800A Typ.
• Compatible with all Forms of Logic
• Low Input Bias Current 25nA Typ.
• Low Input Offset Current 5nA Typ.
• Low Offset Voltage 1mV Typ.




Número de pieza similar - LM2903M

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
National Semiconductor ...
LM2903M NSC-LM2903M Datasheet
322Kb / 15P
   Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators
logo
Fairchild Semiconductor
LM2903M FAIRCHILD-LM2903M Datasheet
77Kb / 8P
   Dual Differential Comparator
logo
Texas Instruments
LM2903M TI1-LM2903M Datasheet
447Kb / 17P
[Old version datasheet]   LM193/LM293/LM393/LM2903 Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators
LM2903M TI1-LM2903M Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM193/LM293/LM393/LM2903 Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators
logo
Fairchild Semiconductor
LM2903M FAIRCHILD-LM2903M Datasheet
155Kb / 8P
   Dual Differential Comparator
More results


Descripción similar - LM2903M

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX20048EVKIT MAXIM-MAX20048EVKIT Datasheet
99Kb / 2P
   2V to 36V Input Supply Range
logo
Cadeka Microcircuits LL...
CLC2550 CADEKA-CLC2550 Datasheet
1Mb / 11P
   Low Power, Low Offset, 2V to 36V Comparators
logo
Exar Corporation
CLC2550 EXAR-CLC2550 Datasheet
1Mb / 11P
   Low Power, Low Offset, 2V to 36V Comparators
logo
Analog Devices
MAX25239 AD-MAX25239 Datasheet
1Mb / 24P
   Automotive 2V to 36V, 6A Buck-Boost Converters
Rev 6; 7/22
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5498EVKIT MAXIM-MAX5498EVKIT Datasheet
313Kb / 13P
   2.7V to 5.25V Single-Supply Operation
Rev 1; 12/08
MAX5389EVKIT MAXIM-MAX5389EVKIT Datasheet
645Kb / 7P
   2.8V to 5.5V Single-Supply Operation
Rev 0; 4/10
MAX44264EVKIT MAXIM-MAX44264EVKIT Datasheet
844Kb / 7P
   1.8V to 5.5V Single-Supply Operation
19-5757; Rev 0; 2/11
MAX3580EVKIT MAXIM-MAX3580EVKIT Datasheet
376Kb / 7P
   3.1V to 3.5V Single-Supply Operation
Rev 0; 7/07
MAX3162EVKIT MAXIM-MAX3162EVKIT Datasheet
896Kb / 6P
   3.0V to 5.5V Single-Supply Operation
2009
MAX5386MEVMINIQU MAXIM-MAX5386MEVMINIQU Datasheet
1Mb / 14P
   2.6V to 5.25V Single-Supply Operation
Rev 0; 1/10
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com