Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQPF6P25 Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF6P25 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FQPF6P25
Descarga  FQPF6P25 Descarga

Tamaño del archivo   534.19 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 250V P-Channel MOSFET

FQPF6P25 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FQPF6P25 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQPF6P25
Descarga  FQPF6P25 Click to download

Tamaño del archivo   534.19 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 250V P-Channel MOSFET

FQPF6P25 Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF6P25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF6P25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF6P25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF6P25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF6P25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF6P25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF6P25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF6P25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF6P25 Detalles de producto

General Description
These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters.

Features
• -4.2A, -250V, RDS(on) = 1.1Ω @VGS = -10 V
• Low gate charge ( typical 21 nC)
• Low Crss ( typical 20 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Número de pieza similar - FQPF6P25

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF60N03L FAIRCHILD-FQPF60N03L Datasheet
655Kb / 8P
   30V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF630 FAIRCHILD-FQPF630 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQPF65N06 FAIRCHILD-FQPF65N06 Datasheet
681Kb / 8P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF65N06 ISC-FQPF65N06 Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6N15 FAIRCHILD-FQPF6N15 Datasheet
744Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
More results


Descripción similar - FQPF6P25

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2P25 FAIRCHILD-FQP2P25 Datasheet
549Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQP4P25 FAIRCHILD-FQP4P25 Datasheet
568Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQD2P25 FAIRCHILD-FQD2P25 Datasheet
535Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQP6P25 FAIRCHILD-FQP6P25 Datasheet
508Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2P25 KERSEMI-KSMD2P25 Datasheet
1Mb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
KSMD4P25 KERSEMI-KSMD4P25 Datasheet
1Mb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD6P25TM FAIRCHILD-FQD6P25TM Datasheet
640Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQD6P25 FAIRCHILD-FQD6P25 Datasheet
511Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQPF4P25 FAIRCHILD-FQPF4P25 Datasheet
573Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQB9P25 FAIRCHILD-FQB9P25 Datasheet
573Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com