Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQD7N20L Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD7N20L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FQD7N20L
Descarga  FQD7N20L Descarga

Tamaño del archivo   570.95 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 200V LOGIC N-Channel MOSFET

FQD7N20L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FQD7N20L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQD7N20L
Descarga  FQD7N20L Click to download

Tamaño del archivo   570.95 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 200V LOGIC N-Channel MOSFET

FQD7N20L Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD7N20L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20L Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD7N20L Detalles de producto

General Description

These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.

This advanced technology is especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation modes. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters, switch mode power supplies, and motor control.



Features

• 5.5A, 200V, RDS(on) = 0.75Ω @VGS = 10 V

• Low gate charge ( typical 6.8 nC)

• Low Crss ( typical 8.5 pF)

• Fast switching

• 100% avalanche tested

• Improved dv/dt capability

• Low level gate drive requirement allowing direct operation from logic drivers

• RoHS Compliant



 




Número de pieza similar - FQD7N20L

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQD7N20L FAIRCHILD-FQD7N20L Datasheet
762Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
FQD7N20LTM FAIRCHILD-FQD7N20LTM Datasheet
762Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FQD7N20LTM-TP TECHPUBLIC-FQD7N20LTM-TP Datasheet
2Mb / 5P
   200V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD7N20L FAIRCHILD-FQD7N20L_08 Datasheet
627Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results


Descripción similar - FQD7N20L

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N20L FAIRCHILD-FQD5N20L_08 Datasheet
624Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB10N20L FAIRCHILD-FQB10N20L Datasheet
574Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF7N20L FAIRCHILD-FQPF7N20L Datasheet
547Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQT4N20L FAIRCHILD-FQT4N20L Datasheet
627Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP4N20L FAIRCHILD-FQP4N20L Datasheet
506Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB12N20L FAIRCHILD-FQB12N20L Datasheet
607Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP19N20L FAIRCHILD-FQP19N20L Datasheet
734Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP5N20L FAIRCHILD-FQP5N20L Datasheet
605Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQA19N20L FAIRCHILD-FQA19N20L Datasheet
742Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB7N20L FAIRCHILD-FQB7N20L Datasheet
569Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP12N20L FAIRCHILD-FQP12N20L Datasheet
567Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com