Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SD1757KT146Q Datasheet (PDF) - Rohm

2SD1757KT146Q Datasheet PDF - Rohm
No. de pieza 2SD1757KT146Q
Descarga  2SD1757KT146Q Descarga

Tamaño del archivo   67.71 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Power Transistor (15V, 0.5A)

2SD1757KT146Q Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2SD1757KT146Q Datasheet PDF - Rohm

No. de pieza 2SD1757KT146Q
Descarga  2SD1757KT146Q Click to download

Tamaño del archivo   67.71 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Descripción Electrónicos Power Transistor (15V, 0.5A)

2SD1757KT146Q Datasheet (HTML) - Rohm

2SD1757KT146Q Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SD1757KT146Q Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SD1757KT146Q Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SD1757KT146Q Datasheet HTML 4Page - Rohm

2SD1757KT146Q Detalles de producto

Features
1) Low VCE(sat). (Typ.8mV at IC/IB = 10/1mA)
2) Optimal for muting.




Número de pieza similar - 2SD1757KT146Q

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
2SD1757K ROHM-2SD1757K Datasheet
76Kb / 4P
   Power Transistor (15V, 0.5A)
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1757K KEXIN-2SD1757K Datasheet
36Kb / 1P
   Power Transistor
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SD1757K HTSEMI-2SD1757K Datasheet
751Kb / 2P
   TRANSISTOR (NPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SD1757K JIANGSU-2SD1757K Datasheet
604Kb / 3P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
2SD1757K DGNJDZ-2SD1757K Datasheet
1Mb / 3P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Descripción similar - 2SD1757KT146Q

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
2SD1757K ROHM-2SD1757K Datasheet
76Kb / 4P
   Power Transistor (15V, 0.5A)
logo
Sanyo Semicon Device
SS05015SH SANYO-SS05015SH Datasheet
31Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode 15V, 0.5A Rectifier
logo
Rohm
2SB1590K ROHM-2SB1590K Datasheet
71Kb / 3P
   Power Transistor (-15V, -1A)
2SD2444K ROHM-2SD2444K Datasheet
69Kb / 3P
   Power Transistor (15V, 1A)
2SD1782K ROHM-2SD1782K Datasheet
80Kb / 4P
   Power Transistor (80V, 0.5A)
2SD2444K ROHM-2SD2444K_1 Datasheet
74Kb / 3P
   Power Transistor (15V, 1A)
2SD2568 ROHM-2SD2568 Datasheet
64Kb / 3P
   Power Transistor (400V, 0.5A)
2SC5877S ROHM-2SC5877S Datasheet
98Kb / 4P
   Power transistor (60V, 0.5A)
2SD1782KT146R ROHM-2SD1782KT146R Datasheet
67Kb / 4P
   Power Transistor (80V, 0.5A)
2SD1782K ROHM-2SD1782K Datasheet
67Kb / 4P
   Power Transistor (80V, 0.5A)
More results




Acerca de Rohm


Rohm Semiconductor es una compañía de semiconductores japoneses que fue fundada en 1958.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de una amplia gama de productos que incluyen gestión de energía, dispositivos de energía y circuitos integrados analógicos y de señal mixta.

Los productos de ROHM se utilizan en diversas aplicaciones, como Electrónica de Consumidor, Automotriz, Industrial y Telecomunicaciones.

La compañía es conocida por su enfoque en las tecnologías de ahorro de energía y su experiencia en diseño de baja potencia.

ROHM tiene operaciones en más de 20 países y es una de las compañías de semiconductores más grandes del mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com