Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FDG6316 Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDG6316 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FDG6316
Descarga  FDG6316 Descarga

Tamaño del archivo   149.58 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET

FDG6316 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FDG6316 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FDG6316
Descarga  FDG6316 Click to download

Tamaño del archivo   149.58 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET

FDG6316 Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDG6316 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDG6316 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDG6316 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDG6316 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDG6316 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor

FDG6316 Detalles de producto

General Description
This P-Channel 1.8V specified MOSFET uses Fairchild’s advanced low voltage PowerTrench process. It has been optimized for battery power management applications.

Features
• –0.7 A, –12 V. RDS(ON) = 270 mΩ @ VGS = –4.5 V RDS(ON) = 360 mΩ @ VGS = –2.5 V RDS(ON) = 650 mΩ @ VGS = –1.8 V
• Low gate charge
• High performance trench technology for extremely low RDS(ON)
• Compact industry standard SC70-6 surface mount package

Applications
• Battery management
• Load switch




Número de pieza similar - FDG6316

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDG6316P VBSEMI-FDG6316P Datasheet
1Mb / 7P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


Descripción similar - FDG6316

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6308P FAIRCHILD-FDG6308P Datasheet
85Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDW254PZ FAIRCHILD-FDW254PZ_08 Datasheet
230Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDJ1027P FAIRCHILD-FDJ1027P_06 Datasheet
1Mb / 6P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDC606P ONSEMI-FDC606P Datasheet
215Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
September-2017, Rev. 5
logo
Fairchild Semiconductor
SI3445DV FAIRCHILD-SI3445DV Datasheet
90Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
SI3447DV FAIRCHILD-SI3447DV Datasheet
90Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
SI6467DQ FAIRCHILD-SI6467DQ Datasheet
98Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDC606P FAIRCHILD-FDC606P Datasheet
154Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDN304P FAIRCHILD-FDN304P_01 Datasheet
106Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDS-4465 FAIRCHILD-FDS-4465 Datasheet
371Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench??MOSFET
FDG330P FAIRCHILD-FDG330P Datasheet
150Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com