Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

0638133504 Datasheet (PDF) - Molex Electronics Ltd.

0638133504 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No. de pieza 0638133504
Descarga  0638133504 Descarga

Tamaño del archivo   188.34 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Página de inicio  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Descripción Electrónicos Manual Insulation Displacement Insertion Tool

0638133504 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
0638133504 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No. de pieza 0638133504
Descarga  0638133504 Click to download

Tamaño del archivo   188.34 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Página de inicio  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
Descripción Electrónicos Manual Insulation Displacement Insertion Tool

0638133504 Datasheet (HTML) - Molex Electronics Ltd.

0638133504 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 0638133504 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 0638133504 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 0638133504 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. 0638133504 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. 0638133504 Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd. 0638133504 Datasheet HTML 7Page - Molex Electronics Ltd.



Número de pieza similar - 0638133504

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Molex Electronics Ltd.
0638133501 MOLEX-0638133501 Datasheet
37Kb / 2P
   Extraction Tool for RCM Connector System
11/02/2021
0638133502 MOLEX11-0638133502 Datasheet
27Kb / 1P
   Extractor Tool for 12.5 Gbps CoEdge Connectors
0638133502 MOLEX1-0638133502 Datasheet
49Kb / 2P
   EdgeLine CoEdge Connector, 100 Ohm, 25 Gbps, 0.80mm Pitch, 3.18mm to 3.18mm
0638133502 MOLEX1-0638133502 Datasheet
49Kb / 2P
   EdgeLine CoEdge Connector, 100 Ohm, 25 Gbps, 0.80mm Pitch
0638133502 MOLEX1-0638133502 Datasheet
49Kb / 2P
   EdgeLine CoEdge Connector, 100 Ohm, 25 Gbps, 0.80mm Pitch, 1.57mm to 2.79mm
More results


Descripción similar - 0638133504

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Molex Electronics Ltd.
0638120500 MOLEX11-0638120500 Datasheet
35Kb / 1P
   Manual Insertion Tool, Star Ring Seating Tool
0638120500 MOLEX-0638120500 Datasheet
31Kb / 1P
   Manual Insertion Tool, Star Ring Seating Tool
08/03/2021
11-02-0022 MOLEX11-11-02-0022 Datasheet
41Kb / 1P
   Insertion Tool
0638120600 MOLEX11-0638120600 Datasheet
38Kb / 1P
   Insertion Tool
62203-0140 MOLEX11-62203-0140 Datasheet
53Kb / 1P
   Insertion Tool
11-02-0007 MOLEX11-11-02-0007 Datasheet
55Kb / 1P
   Insertion Tool
0690080140 MOLEX11-0690080140 Datasheet
35Kb / 1P
   Insertion Tool
63812-0000 MOLEX11-63812-0000 Datasheet
32Kb / 1P
   Insertion Tool
0011020007 MOLEX1-0011020007 Datasheet
55Kb / 1P
   Insertion Tool
11-02-0017 MOLEX11-11-02-0017 Datasheet
55Kb / 1P
   Insertion Tool
More results




Acerca de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. es una subsidiaria de Koch Industries, Inc., y es un fabricante global de soluciones de interconexión electrónica y de fibra óptica.

La compañía fue fundada en 1938 y tiene su sede en Lisle, Illinois.

Molex ofrece una amplia gama de productos de interconexión que incluyen conectores, conjuntos de cables, interruptores y otros componentes pasivos.

Estos productos se utilizan en diversas industrias, incluidas automotriz, comunicaciones de datos, electrónica de consumo, equipos industriales, dispositivos médicos y telecomunicaciones.

Con operaciones e instalaciones en más de 40 países, Molex es conocido por su liderazgo de innovación y tecnología en el mercado de soluciones de interconexión.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com