Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

NCP1521B Datasheet (PDF) - ON Semiconductor

NCP1521B Datasheet PDF - ON Semiconductor
No. de pieza NCP1521B_10
Descarga  NCP1521B Descarga

Tamaño del archivo   187.8 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos 1.5 MHz, 600 mA Step-Down DC-DC Converter

NCP1521B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
NCP1521B Datasheet PDF - ON Semiconductor

No. de pieza NCP1521B_10
Descarga  NCP1521B Click to download

Tamaño del archivo   187.8 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos 1.5 MHz, 600 mA Step-Down DC-DC Converter

NCP1521B Datasheet (HTML) - ON Semiconductor

Back Button NCP1521B_10 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NCP1521B_10 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NCP1521B_10 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NCP1521B_10 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NCP1521B_10 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NCP1521B_10 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NCP1521B_10 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NCP1521B_10 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NCP1521B_10 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NCP1521B_10 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button 



Número de pieza similar - NCP1521B_10

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
NCP1521BEVB ONSEMI-NCP1521BEVB Datasheet
148Kb / 1P
   Test Procedure for the NCP1521B Evaluation Board
5/31/2007
NCP1521BMUTBG ONSEMI-NCP1521BMUTBG Datasheet
219Kb / 14P
   1.5 MHz, 600 mA Step?묭own DC?묭C Converter
March, 2007 ??Rev. 0
NCP1521BSNT1G ONSEMI-NCP1521BSNT1G Datasheet
219Kb / 14P
   1.5 MHz, 600 mA Step?묭own DC?묭C Converter
March, 2007 ??Rev. 0
More results


Descripción similar - NCP1521B_10

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
NCP1522B ONSEMI-NCP1522B_10 Datasheet
191Kb / 14P
   3 MHz, 600 mA Step-Down DC-DC Converter
December, 2010 ??Rev. 1
NCP1522B ONSEMI-NCP1522B Datasheet
206Kb / 14P
   3 MHz, 600 mA Step-Down DC-DC Converter
May, 2007 - Rev. 0
NCP1521B ONSEMI-NCP1521B Datasheet
219Kb / 14P
   1.5 MHz, 600 mA Step?묭own DC?묭C Converter
March, 2007 ??Rev. 0
logo
Zilog, Inc.
IXD3235 ZILOG-IXD3235 Datasheet
2Mb / 27P
   Synchronous 600 mA Step-Down DC/DC Converter
logo
Analog Devices
ADP2108AUJZ-1.0-R7 AD-ADP2108AUJZ-1.0-R7 Datasheet
1Mb / 20P
   Compact, 600 mA, 3 MHz, Step-Down DC-to-DC Converter
Rev. G
ADP2108 AD-ADP2108 Datasheet
1Mb / 16P
   Compact, 600 mA, 3 MHz, Step-Down DC-to-DC Converter
Rev. A
ADP2121 AD-ADP2121 Datasheet
1Mb / 20P
   600 mA, 6 MHz, Synchronous Step-Down DC-to-DC Converter
REV. B
ADP2108AUJZ-3.3-R7 AD-ADP2108AUJZ-3.3-R7 Datasheet
1Mb / 20P
   Compact, 600 mA, 3 MHz, Step-Down DC-to-DC Converter
Rev. G
logo
Texas Instruments
LM3676 TI-LM3676_15 Datasheet
3Mb / 25P
[Old version datasheet]   2-MHz 600-mA Step-Down DC-DC Converter With Mode Control
LM3673 TI-LM3673_15 Datasheet
4Mb / 28P
[Old version datasheet]   2-MHz, 350-mA Step-Down DC-DC Converter
More results




Acerca de ON Semiconductor


ON Semiconductor hay una empresa que cotiza en bolsa que diseña, desarrolla y fabrica una amplia gama de productos de semiconductores para una variedad de aplicaciones que incluyen automotriz, informática, bienes de consumo, industriales y mercados de comunicaciones.
La compañía fue fundada en 1999 y tiene su sede en Phoenix, Arizona.
En Semiconductor ofrece una amplia cartera de gestión de energía, semiconductores analógicos y discretos que incluyen MOSFET de potencia, diodos, rectificadores, reguladores de voltaje, entre otros.
Los productos de la compañía están diseñados para ser eficientes en energía, confiables y rentables y se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidas la electrónica portátil, sistemas de automatización industrial, sistemas de energía renovable y electrónica automotriz.
El semiconductor se compromete con la innovación y la satisfacción del cliente, y se compromete a proporcionar las mejores soluciones de semiconductores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes .

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com