Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

STK433-890N-E Datasheet (PDF) - Sanyo Semicon Device

STK433-890N-E Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
No. de pieza STK433-890N-E
Descarga  STK433-890N-E Descarga

Tamaño del archivo   264.43 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Descripción Electrónicos 4channel class-AB Audio Power IC 80W4ch

STK433-890N-E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
STK433-890N-E Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

No. de pieza STK433-890N-E
Descarga  STK433-890N-E Click to download

Tamaño del archivo   264.43 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Descripción Electrónicos 4channel class-AB Audio Power IC 80W4ch

STK433-890N-E Datasheet (HTML) - Sanyo Semicon Device

Back Button STK433-890N-E Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK433-890N-E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK433-890N-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK433-890N-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK433-890N-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK433-890N-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK433-890N-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK433-890N-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK433-890N-E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device STK433-890N-E Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device Next Button 

STK433-890N-E Detalles de producto

Overview

The STK433-060N-E is a hybrid IC designed to be used in 50W ×2ch class AB audio power amplifiers.



Features

•Pin-to-pin compatible outputs ranging from 40W to 150W.

•Output load impedance: RL= 6Ωrecommended.

•Allows the use of predesigned applications for standby and mute circuit.

•Miniature package.

•Allowable load shorted time: 0.3 second



Application

•Audio Power amplifiers




Número de pieza similar - STK433-890N-E

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
STK433-890N-E ONSEMI-STK433-890N-E Datasheet
459Kb / 12P
   4ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
More results


Descripción similar - STK433-890N-E

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-840N-E SANYO-STK433-840N-E Datasheet
270Kb / 12P
   4channel class-AB Audio Power IC 40W 횞 4ch
logo
ON Semiconductor
STK433-890N-E ONSEMI-STK433-890N-E Datasheet
459Kb / 12P
   4ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK433-840N-E ONSEMI-STK433-840N-E Datasheet
459Kb / 12P
   4ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-090-E SANYO-STK433-090-E Datasheet
184Kb / 11P
   2-channel class AB audio power IC,80W80W
STK433-040N-E SANYO-STK433-040N-E Datasheet
295Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK433-130N-E ONSEMI-STK433-130N-E Datasheet
375Kb / 11P
   2ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK404-140N-E SANYO-STK404-140N-E Datasheet
213Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK404-070N-E ONSEMI-STK404-070N-E Datasheet
284Kb / 10P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK404-140N-E ONSEMI-STK404-140N-E Datasheet
332Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK433-330N-E ONSEMI-STK433-330N-E Datasheet
376Kb / 11P
   3ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
More results




Acerca de Sanyo Semicon Device


Sanyo Semiconductor Device Corporation, o dispositivo Sanyo Semicon, fue una subsidiaria de Sanyo Electric Co., Ltd., una compañía de electrónica japonesa. El dispositivo Sanyo Semicon era un fabricante de dispositivos semiconductores, incluidos diodos, transistores y otros componentes para la electrónica de consumo, las aplicaciones automotrices e industriales. La compañía se estableció en 1970 y tuvo su sede en Osaka, Japón.

El dispositivo Sanyo Semicon era conocido por sus productos de alta calidad y su compromiso de satisfacer las necesidades de sus clientes. La compañía tuvo un fuerte enfoque en la investigación y el desarrollo y participó en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos para la industria de los semiconductores. Los productos del dispositivo Sanyo Semicon se usaron ampliamente en una variedad de aplicaciones y ayudaron a apoyar el crecimiento de la industria electrónica.

En 2010, Sanyo Electric fue adquirido por Panasonic Corporation, una compañía líder global de electrónica. Como resultado, el dispositivo Sanyo Semicon se convirtió en una subsidiaria de Panasonic y se integró en su negocio de semiconductores. La adquisición permitió a Panasonic expandir su cartera de productos y ofertas en el mercado de semiconductores y fortalecer aún más su posición en la industria electrónica.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com