Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQD19N10 Datasheet (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD19N10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No. de pieza FQD19N10_09
Descarga  FQD19N10 Descarga

Tamaño del archivo   684.38 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 100V N-Channel MOSFET

FQD19N10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FQD19N10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQD19N10_09
Descarga  FQD19N10 Click to download

Tamaño del archivo   684.38 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Descripción Electrónicos 100V N-Channel MOSFET

FQD19N10 Datasheet (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD19N10_09 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD19N10_09 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD19N10_09 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD19N10_09 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD19N10_09 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD19N10_09 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD19N10_09 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD19N10_09 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD19N10_09 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor



Número de pieza similar - FQD19N10_09

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQD19N10L FAIRCHILD-FQD19N10L Datasheet
623Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD19N10L FAIRCHILD-FQD19N10L Datasheet
530Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQD19N10L VBSEMI-FQD19N10L Datasheet
1,010Kb / 7P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD19N10L ISC-FQD19N10L Datasheet
293Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-07
logo
Fairchild Semiconductor
FQD19N10LTM FAIRCHILD-FQD19N10LTM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 100 V, 15.6 A, 100 m廓
More results


Descripción similar - FQD19N10_09

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQB44N10 FAIRCHILD-FQB44N10 Datasheet
640Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
FQP55N10 FAIRCHILD-FQP55N10 Datasheet
666Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQH140N10 FAIRCHILD-FQH140N10 Datasheet
679Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQD13N10 FAIRCHILD-FQD13N10 Datasheet
619Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3442 AOSMD-AO3442 Datasheet
500Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AO4482 AOSMD-AO4482 Datasheet
204Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON2290 AOSMD-AON2290 Datasheet
227Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AOD478 AOSMD-AOD478 Datasheet
427Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON6290 AOSMD-AON6290 Datasheet
271Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AOT416 AOSMD-AOT416 Datasheet
280Kb / 7P
   100V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4454 WHXPCB-AO4454 Datasheet
2Mb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
More results




Acerca de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor fue una compañía pionera de semiconductores que se fundó a fines de la década de 1950.
La compañía era conocida por su innovación en el desarrollo del primer transistor comercial y por sus contribuciones al avance de la tecnología de circuito integrado.
Fairchild se convirtió en un proveedor líder de semiconductores de energía, circuitos integrados analógicos y de señal mixta y otros productos de semiconductores.
La compañía fue adquirida por Semiconductor en 2016 y sus productos y tecnologías continúan desarrollándose y vendiendo bajo la marca On Semiconductor.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com